データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK2975 データシート(PDF) 3 Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

部品番号 2SK2975
部品情報  RF POWER MOS FET(VHF/UHF power amplifiers)
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
ホームページ  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor

2SK2975 データシート(HTML) 3 Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

  2SK2975 Datasheet HTML 1Page - Mitsubishi Electric Semiconductor 2SK2975 Datasheet HTML 2Page - Mitsubishi Electric Semiconductor 2SK2975 Datasheet HTML 3Page - Mitsubishi Electric Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
2SK2975
MITSUBISHI RF POWER MOS FET
Nov. ´97
S-PARAMETER DATA(TYPICAL)
FREQ.
(MHz)
0.836
0.807
0.819
0.835
0.858
0.872
0.886
0.899
0.909
0.915
0.924
0.930
0.933
0.935
0.944
0.946
0.948
0.949
0.951
0.956
0.957
0.954
0.953
0.954
0.956
0.954
0.954
0.950
0.950
0.950
-115.463
-141.825
-151.724
-156.464
-159.472
-161.678
-163.630
-165.272
-166.371
-167.628
-168.601
-169.541
-170.535
-171.602
-172.164
-173.164
-173.673
-174.773
-175.444
-175.951
-177.019
-177.922
-178.800
-179.511
179.625
178.904
177.726
176.753
175.847
174.793
0.021
0.021
0.020
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.010
0.010
0.010
0.011
0.013
0.015
0.017
0.019
0.021
0.024
0.026
0.028
0.031
0.033
0.035
0.038
0.040
0.042
0.045
0.046
0.049
0.051
11.967
-16.870
-37.649
-50.731
-62.227
-72.477
-77.156
-82.951
-79.763
-77.947
-77.893
-76.571
-82.268
-88.668
-93.156
-103.513
-113.867
-124.065
-134.453
-144.025
-157.299
-169.332
179.717
167.673
155.999
144.195
132.079
119.508
107.540
95.929
19.136
10.141
6.556
4.625
3.475
2.709
2.175
1.788
1.501
1.279
1.107
0.969
0.855
0.759
0.690
0.625
0.570
0.525
0.487
0.446
0.411
0.386
0.368
0.337
0.323
0.303
0.287
0.270
0.260
0.244
97.418
65.065
40.799
20.767
2.085
-14.865
-30.984
-46.429
-61.362
-75.599
-89.665
-103.303
-116.569
-130.173
-143.380
-156.123
-169.394
177.293
165.298
152.305
139.706
127.148
115.532
102.465
90.520
78.449
66.533
53.720
41.671
29.932
0.559
0.636
0.680
0.720
0.759
0.778
0.807
0.830
0.839
0.858
0.869
0.874
0.885
0.891
0.893
0.905
0.908
0.909
0.915
0.915
0.915
0.924
0.926
0.925
0.930
0.927
0.929
0.927
0.931
0.927
-143.723
-154.490
-158.082
-159.659
-160.702
-161.884
-163.331
-164.014
-164.860
-165.663
-166.475
-166.923
-167.633
-168.317
-168.904
-169.826
-170.437
-171.046
-171.892
-172.318
-173.122
-174.349
-174.354
-174.989
-175.742
-176.300
-177.658
-178.157
-178.520
-179.724
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
S11
S12
S21
S22
VD=9.6V,Pin=10dBm


同様の部品番号 - 2SK2975

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
2SK2972 TOSHIBA-2SK2972 Datasheet
164Kb / 2P
HIGH SPEED, HIGH VOLTAGE SWITCHING APPLICATIONS
logo
Mitsubishi Electric Sem...
2SK2973 MITSUBISHI-2SK2973 Datasheet
37Kb / 3P
RF POWER MOS FET
2SK2974 MITSUBISHI-2SK2974 Datasheet
29Kb / 3P
RF POWER MOS FET(VHF/UHF power amplifiers)
logo
Sanyo Semicon Device
2SK2976 SANYO-2SK2976 Datasheet
108Kb / 4P
DC-DC Converter Applications
2SK2977 SANYO-2SK2977 Datasheet
42Kb / 4P
DC/DC Converter Applications
More results

同様の説明 - 2SK2975

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mitsubishi Electric Sem...
2SK2974 MITSUBISHI-2SK2974 Datasheet
29Kb / 3P
RF POWER MOS FET(VHF/UHF power amplifiers)
RD06HVF1 MITSUBISHI-RD06HVF1 Datasheet
381Kb / 8P
MOS FET type transistor specifically designed for VHF RF power amplifiers applications.
logo
NXP Semiconductors
MHW2821-1 NXP-MHW2821-1 Datasheet
204Kb / 6P
UHF Silicon FET Power Amplifiers
Rev 2
CA901 NXP-CA901 Datasheet
236Kb / 4P
The RF Line VHF/UHF CATV Amplifiers
CA901A NXP-CA901A Datasheet
236Kb / 4P
The RF Line VHF/UHF CATV Amplifiers
logo
Motorola, Inc
MHW607-1 MOTOROLA-MHW607-1 Datasheet
81Kb / 6P
The RF Line VHF Power Amplifiers
logo
Sanyo Semicon Device
2SK1739A SANYO-2SK1739A Datasheet
123Kb / 4P
RF POWER MOS FET for UHF TV BROADCAST TRANSMITTER
logo
Hitachi Semiconductor
BB502M HITACHI-BB502M Datasheet
65Kb / 13P
Build in Biasing Circuit MOS FET IC UHF/VHF RF Amplifier
BB501C HITACHI-BB501C Datasheet
71Kb / 13P
Build in Biasing Circuit MOS FET IC UHF/VHF RF Amplifier
BB304M HITACHI-BB304M Datasheet
68Kb / 12P
Build in Biasing Circuit MOS FET IC UHF/VHF RF Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com