データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MMBT9018 データシート(PDF) 1 Page - Unisonic Technologies

部品番号 MMBT9018
部品情報  AM/FM AMPLIFIER, LOCAL OSCILLATOR OF FM/VHF TUNER
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  UTC [Unisonic Technologies]
ホームページ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

MMBT9018 データシート(HTML) 1 Page - Unisonic Technologies

  MMBT9018_15 Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies MMBT9018_15 Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies MMBT9018_15 Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies MMBT9018_15 Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD
MMBT9018
NPN SILICON TRANSISTOR
www.unisonic.com.tw
1 of 4
Copyright © 2014 Unisonic Technologies Co., Ltd
QW-R206-032.E
AM/FM AMPLIFIER, LOCAL
OSCILLATOR OF FM/VHF
TUNER
FEATURES
* High Current Gain Bandwidth Product
f T = 1.1GHz (Typ)
1
2
3
1
2
3
SOT-523
SOT-23
(JEDEC TO-236)
ORDERING INFORMATION
Ordering Number
Package
Pin Assignment
Packing
1
2
3
MMBT9018G-x-AE3-R
SOT-23
E
B
C
Tape Reel
MMBT9018G-x-AN3-R
SOT-523
E
B
C
Tape Reel
Note:
Pin Assignment: E: Emitter
B: Base
C: Collector
MARKING
18G


同様の部品番号 - MMBT9018_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Unisonic Technologies
MMBT9018 UTC-MMBT9018_10 Datasheet
132Kb / 4P
AM/FM AMPLIFIER, LOCAL OSCILLATOR OF FM/VHF TUNER
More results

同様の説明 - MMBT9018_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
SS9018 FAIRCHILD-SS9018 Datasheet
40Kb / 4P
AM/FM Amplifier, Local Oscillator of FM/VHF Tuner
logo
List of Unclassifed Man...
2SC9018 ETC-2SC9018 Datasheet
73Kb / 2P
AM/FM IF AMPLIFIER, LOCAL OSCILLATOR OF FM/VHF TUNER
S9018 ETC-S9018 Datasheet
36Kb / 1P
AM/FM IF AMPLIFIER, LOCAL OSCILLATOR OF FM/VHF TUNER
logo
Panasonic Semiconductor
AN7222N PANASONIC-AN7222N Datasheet
307Kb / 5P
AM Tuner, FM-AM IF Amplifier
logo
Unisonic Technologies
MMBT9018 UTC-MMBT9018 Datasheet
104Kb / 3P
AM/FM AMPLIFIER, LOCAL OSCILLATOR OF FM/VHF TUNER NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
MMBT9018 UTC-MMBT9018_10 Datasheet
132Kb / 4P
AM/FM AMPLIFIER, LOCAL OSCILLATOR OF FM/VHF TUNER
9018 UTC-9018 Datasheet
67Kb / 2P
AM/FM AMPLIFIER, LOCAL OSCILLATOR OF FM/VHF TUNER
logo
E-Tech Electronics LTD
G9018 ETL-G9018 Datasheet
170Kb / 2P
The G9018 is designed for use in AM/FM amplifier and local oscillator of FM/VHF tuner
logo
MAKO SEMICONDUCTOR CO.,...
S9018 MAKOSEMI-S9018 Datasheet
114Kb / 3P
AM/FM Amplifier, Local Oscillator of FM/VHF Tuner
logo
Unisonic Technologies
9018 UTC-9018_15 Datasheet
118Kb / 4P
AM/FM AMPLIFIER, LOCAL OSCILLATOR OF FM/VHF TUNER
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com