データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HBC10A データシート(PDF) 1 Page - JL World Company Limited.

部品番号 HBC10A
部品情報  Back Electret Condenser Microphone
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JLWORLD [JL World Company Limited.]
ホームページ  http://www.jlworld.com
Logo JLWORLD - JL World Company Limited.

HBC10A データシート(HTML) 1 Page - JL World Company Limited.

  HBC10A Datasheet HTML 1Page - JL World Company Limited.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
S/N
Ratio
(dB)
60
³
Frequency
Range
(Hz)
100~10000
Specification (alldatatakenat25°Cunlessotherwisespecified)
H
Condition:0dB=1V/pa,1kHz,Differentsensitivitylevelisavailableuponrequest.
Microphones
www.jlworld.com
Model
HBC1001A-65
FrequencyResponse
AppliedVoltageVs=1.5V
LoadResistanceR =2.2k
L
W
HBC10A
Series
Directivity
NoiseCanceling
H
Sensitivity
(dB)
-45±3
Rated
Voltage
(V)
1.5
Maximum
Operating
Voltage(V)
10
Current
Consumption
(mA)
0.5
£
Impedance
( )
Low
W
Dimension
Unit:mm
Tolerance:±0.3mm
BackElectretCondenserMicrophone
-20
-30
-10
0
10
L =1cm
L =50cm
500
1K
2K
5K
10K
20K
Hz
dB
100
200
5.0
Terminal1
Terminal2


同様の部品番号 - HBC10A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
JL World Company Limite...
HBC1001A-65 JLWORLD-HBC1001A-65 Datasheet
49Kb / 1P
   Back Electret Condenser Microphone
More results

同様の説明 - HBC10A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
JL World Company Limite...
HBO0403E-62 JLWORLD-HBO0403E-62 Datasheet
42Kb / 1P
   Back Electret Condenser Microphone
HBO0603V-64 JLWORLD-HBO0603V-64 Datasheet
42Kb / 1P
   Back Electret Condenser Microphone
HBU0602E-67 JLWORLD-HBU0602E-67 Datasheet
42Kb / 1P
   Back Electret Condenser Microphone
HBC0603A-65 JLWORLD-HBC0603A-65 Datasheet
43Kb / 1P
   Back Electret Condenser Microphone
HBO0403G-66S JLWORLD-HBO0403G-66S Datasheet
41Kb / 1P
   Back Electret Condenser Microphone
HBU0803A-64 JLWORLD-HBU0803A-64 Datasheet
46Kb / 1P
   Back Electret Condenser Microphone
HBO04G JLWORLD-HBO04G Datasheet
41Kb / 1P
   Back Electret Condenser Microphone
HBO0402B-64 JLWORLD-HBO0402B-64 Datasheet
42Kb / 1P
   Back Electret Condenser Microphone
HBO0602K-65 JLWORLD-HBO0602K-65 Datasheet
41Kb / 1P
   Back Electret Condenser Microphone
HBO04D JLWORLD-HBO04D Datasheet
355Kb / 1P
   Back Electret Condenser Microphone
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com