データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SSF2122E データシート(PDF) 8 Page - GOOD-ARK Electronics

部品番号 SSF2122E
部品情報  20V Dual N-Channel MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GOOD-ARK [GOOD-ARK Electronics]
ホームページ  http://www.goodark.com
Logo GOOD-ARK - GOOD-ARK Electronics

SSF2122E データシート(HTML) 8 Page - GOOD-ARK Electronics

  SSF2122E_15 Datasheet HTML 1Page - GOOD-ARK Electronics SSF2122E_15 Datasheet HTML 2Page - GOOD-ARK Electronics SSF2122E_15 Datasheet HTML 3Page - GOOD-ARK Electronics SSF2122E_15 Datasheet HTML 4Page - GOOD-ARK Electronics SSF2122E_15 Datasheet HTML 5Page - GOOD-ARK Electronics SSF2122E_15 Datasheet HTML 6Page - GOOD-ARK Electronics SSF2122E_15 Datasheet HTML 7Page - GOOD-ARK Electronics SSF2122E_15 Datasheet HTML 8Page - GOOD-ARK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
SSF2122E
20V Dual N-Channel MOSFET
www.goodark.com
Page 8 of 8
Rev.1.0
Ordering and Marking Information
Device Marking: 2122E
Package (Available)
DFN 3x3-8L
Operating Temperature Range
C : -55 to 150 ºC
Devices per Unit
Package
Type
Units/
Tape
Tapes/
Inner Box
Units/
Inner Box
Inner Boxes/
Carton Box
Units/
Carton Box
DFN 3x3-8L
3000pcs
4pcs
12000pcs
4pcs
48000pcs
Reliability Test Program
Test Item
Conditions
Duration
Sample Size
High
Temperature
Reverse
Bias(HTRB)
Tj=125℃ to 150℃ @
80% of Max
VDSS/VCES/VR
168 hours
500 hours
1000 hours
3 lots x 77 devices
High
Temperature
Gate
Bias(HTGB)
Tj=150℃@ 100% of
Max VGSS
168 hours
500 hours
1000 hours
3 lots x 77 devices


同様の部品番号 - SSF2122E_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Silikron Semiconductor ...
SSF2122E SILIKRON-SSF2122E Datasheet
547Kb / 9P
Advanced MOSFET process technology
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF2122E GOOD-ARK-SSF2122E Datasheet
1Mb / 8P
20V Dual N-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - SSF2122E_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM9926D TSC-TSM9926D_08 Datasheet
390Kb / 6P
20V Dual N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO6804A AOSMD-AO6804A Datasheet
204Kb / 5P
20V Dual N-Channel MOSFET
AON3806 AOSMD-AON3806_12 Datasheet
237Kb / 5P
20V Dual N-Channel MOSFET
AON7820 AOSMD-AON7820 Datasheet
297Kb / 6P
20V Dual N-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF2112H2 GOOD-ARK-SSF2112H2_15 Datasheet
811Kb / 7P
20V Dual N-Channel MOSFET
SSF2814E GOOD-ARK-SSF2814E_15 Datasheet
471Kb / 4P
20V Dual N-Channel MOSFET
SSF2418E GOOD-ARK-SSF2418E Datasheet
553Kb / 6P
20V Dual N-Channel MOSFET
SSF2418EB GOOD-ARK-SSF2418EB Datasheet
545Kb / 4P
20V Dual N-Channel MOSFET
SSF2816EB GOOD-ARK-SSF2816EB Datasheet
483Kb / 4P
20V Dual N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AON3810 AOSMD-AON3810 Datasheet
120Kb / 4P
20V Dual N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com