データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

JX011 データシート(PDF) 3 Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

部品番号 JX011
部品情報  Sensitive gate SCRs
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JIEJIE [JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd]
ホームページ  http://www.jiejie-cn.com
Logo JIEJIE - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

JX011 データシート(HTML) 3 Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

  JX011 Datasheet HTML 1Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd JX011 Datasheet HTML 2Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd JX011 Datasheet HTML 3Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd JX011 Datasheet HTML 4Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
JX011 Series
JieJie Microelectronics CO. , Ltd
TEL:+86-513-83639777
- 3 / 4-
http://www.jjwdz.com
PACKAGE MECHANICAL DATA
G
Φ M
ax
1.5
mm
A
N
E
V
D
J
Dimensions
Millimeters
Inches
Ref.
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
N
P
V
4.45
4.32
3.18
0.407
5.20
5.33
4.19
0.533
0.175
0.170
0.125
0.016
0.205
0.210
0.165
0.021
0.60
0.80
1.1
0.043
-
1.27
-
0.050
-
-
-
2.30
-
0.091
-
-
0.36
0.50
0.014
0.020
15.0
12.70
0.500
0.591
2.04
2.66
0.080
0.105
1.86
2.06
0.073
0.081
4.3
0.169
-
-
0.024
0.031
-
-
-
-
TO-92
FIG.1 Maximum power dissipation versus RMS
on-state current
FIG.2: RMS on-state current versus case
temperature
IT(RMS) (A)
P(w)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
0.5
IT(RMS) (A)
Tc (℃)
0
0.5
1.0
0
25
50
75
100
125
1.5
1.0
1.5
TO-92
SOT-223
α=180°


同様の部品番号 - JX011

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
JX010 JIEJIE-JX010 Datasheet
248Kb / 1P
SCR Chip
JX014 JIEJIE-JX014 Datasheet
321Kb / 4P
Sensitive gate SCRs
JX014CR JIEJIE-JX014CR Datasheet
321Kb / 4P
Sensitive gate SCRs
JX014V JIEJIE-JX014V Datasheet
321Kb / 4P
Sensitive gate SCRs
More results

同様の説明 - JX011

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
XL0840 STMICROELECTRONICS-XL0840 Datasheet
52Kb / 5P
SENSITIVE GATE 0.8A SCRs
logo
Nell Semiconductor Co.,...
1PT06E-T NELLSEMI-1PT06E-T Datasheet
189Kb / 4P
Sensitive gate SCRs, 1A
4PT NELLSEMI-4PT Datasheet
474Kb / 7P
Sensitive gate SCRs, 4A
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
JX014 JIEJIE-JX014 Datasheet
321Kb / 4P
Sensitive gate SCRs
JX020 JIEJIE-JX020 Datasheet
305Kb / 5P
Sensitive gate SCRs
JX075 JIEJIE-JX075 Datasheet
427Kb / 6P
Sensitive gate SCRs
JX080 JIEJIE-JX080 Datasheet
319Kb / 5P
Sensitive gate SCRs
logo
Nell Semiconductor Co.,...
2PT NELLSEMI-2PT Datasheet
761Kb / 6P
Sensitive gate SCRs
4PT NELLSEMI-4PT_18 Datasheet
758Kb / 7P
Sensitive gate SCRs
1PT NELLSEMI-1PT_18 Datasheet
1Mb / 5P
Sensitive gate SCRs
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com