データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

EL9020 データシート(PDF) 3 Page - Axiomtek Co., Ltd.

部品番号 EL9020
部品情報  Hardened 10/100/1000BASE-TX to Gigabit SFP Media Converter
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AXIOMTEK [Axiomtek Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.axiomtek.com/
Logo AXIOMTEK - Axiomtek Co., Ltd.

EL9020 データシート(HTML) 3 Page - Axiomtek Co., Ltd.

  EL9020 Datasheet HTML 1Page - Axiomtek Co., Ltd. EL9020 Datasheet HTML 2Page - Axiomtek Co., Ltd. EL9020 Datasheet HTML 3Page - Axiomtek Co., Ltd. EL9020 Datasheet HTML 4Page - Axiomtek Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
EL9020 Series
www.EtherWAN.com
3
rev. A1.1
Application Diagram
Max. distance up to 70km
Gigabit Switch
Telecommunication Room A
Telecommunication Room B
Gigabit Switch
EL9020 Series
EL9020 Series
1000BASE SFP
Fiber-
optic
Cat.5
Ethernet
Dimensions
Front
Side
Bottom
Top
Back
50mm (1.97”)
110mm (4.33”)
-
-
2 EL9020 units deployed in a building-to-building application


同様の部品番号 - EL9020

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Axiomtek Co., Ltd.
EL9000 AXIOMTEK-EL9000 Datasheet
564Kb / 4P
   Hardened 1000BASE-T to 1000BASE-SX/LX/BX Media Converter
EL900 AXIOMTEK-EL900_17 Datasheet
835Kb / 4P
   Hardened 10/100BASE-TX to 100BASE-FX Media Converter
More results

同様の説明 - EL9020

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Axiomtek Co., Ltd.
EL9100 AXIOMTEK-EL9100 Datasheet
565Kb / 4P
   Hardened 10/100/1000BASE-TX to 1000BASE-SX/LX/BX Media Converter
EL9100 AXIOMTEK-EL9100_17 Datasheet
819Kb / 4P
   Hardened 10/100/1000BASE-TX to 1000BASE-SX/LX/BX Media Converter
EL2242 AXIOMTEK-EL2242 Datasheet
228Kb / 3P
   Hardened PoE 10/100/1000BASE-T to 100/1000BASE Dual Rate Media Converter
EL2321 AXIOMTEK-EL2321_17 Datasheet
779Kb / 4P
   Managed 10/100/1000BASE-TX to 100BASE/1000BASE-X Dual Rate Media Converter
EL2321 AXIOMTEK-EL2321 Datasheet
373Kb / 4P
   Managed 10/100/1000BASE-TX to 100BASE/1000BASE-X Dual Rate Media Converter
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N785-H01-SFP TRIPPLITE-N785-H01-SFP Datasheet
47Kb / 4P
   Hardened Gigabit Fiber to Ethernet Media Converter, 10/100/1000 Mbps, RJ45/SFP, -10° to 60°C
logo
Axiomtek Co., Ltd.
EL900 AXIOMTEK-EL900_17 Datasheet
835Kb / 4P
   Hardened 10/100BASE-TX to 100BASE-FX Media Converter
logo
Glenair, Inc.
050_103 GLENAIR-050_103 Datasheet
207Kb / 4P
   10/100/1000BASE-T to 1000BASE-SX/LX10 Media Converter
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N785-H01-SFP-D TRIPPLITE-N785-H01-SFP-D Datasheet
47Kb / 3P
   Hardened Gigabit Fiber to Ethernet Media Converter, 10/100/1000 Mbps, RJ45/SFP, -10° to 60°C, DC Power
logo
Axiomtek Co., Ltd.
EL9000 AXIOMTEK-EL9000 Datasheet
564Kb / 4P
   Hardened 1000BASE-T to 1000BASE-SX/LX/BX Media Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com