データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1411531 データシート(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1411531
部品情報  Network cable - NBC-MSD/ 2,0-93K/MSD SCO
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1411531 データシート(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  1411531 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1411531 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1411531 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1411531 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1411531 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1411531 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1411531
08/04/2016   Page 1 / 6
Network cable - NBC-MSD/ 2,0-93K/MSD SCO - 1411531
Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's
documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(http://phoenixcontact.com/download)
Network cable, Sercos III CAT5 (100 Mbps), 4-position, PVC/PVC, signal red RAL 3020, shielded, Plug straight
M12 SPEEDCON / IP67, Coding: D, on Plug straight M12 SPEEDCON / IP67, Coding: D, Cable length: 2 m
Key Commercial Data
Packing unit
1 STK
Custom tariff number
85444290
Country of origin
Poland
Technical data
Dimensions
Length of cable
2 m
Ambient conditions
Degree of protection
IP65 (M12 connector)
IP67 (M12 connector)
General data
Rated current at 40°C
4 A
Rated voltage
250 V
Number of positions
4
Signal type/category
Sercos III CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps
Standards/regulations
M12 connector IEC 61076-2-101
Characteristics head 1
Head type
Plug straight M12 SPEEDCON / IP67
No. of positions (pin connector pattern)
4


同様の部品番号 - 1411531

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1411532 PHOENIX-1411532 Datasheet
117Kb / 6P
   Network cable - NBC-MSD/ 5,0-93K/MSD SCO
1411536 PHOENIX-1411536 Datasheet
117Kb / 6P
   Network cable - NBC-MSD/10,0-93K/MSD SCO
1411539 PHOENIX-1411539 Datasheet
122Kb / 6P
   Network cable - NBC-FSD/ 1,0-93K/R4AC SCO
More results

同様の説明 - 1411531

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1411515 PHOENIX-1411515 Datasheet
515Kb / 12P
   NBC-MSD/ 2,0-93K/R4AC SCO - Network cable
1411545 PHOENIX-1411545 Datasheet
125Kb / 6P
   Network cable - NBC-MSD/ 2,0-93K/FSD SCO
1411532 PHOENIX-1411532 Datasheet
117Kb / 6P
   Network cable - NBC-MSD/ 5,0-93K/MSD SCO
1411536 PHOENIX-1411536 Datasheet
117Kb / 6P
   Network cable - NBC-MSD/10,0-93K/MSD SCO
1411529 PHOENIX-1411529 Datasheet
117Kb / 6P
   Network cable - NBC-MSD/ 1,0-93K/MSD SCO
1407377 PHOENIX-1407377 Datasheet
579Kb / 17P
   Network cable - NBC-MSD/ 2,0-93E/MSD SCO
Jan 11, 2023
1407342 PHOENIX-1407342 Datasheet
721Kb / 25P
   NBC-MSD/ 2,0-937/MSD SCO RAIL - Network cable
1411503 PHOENIX-1411503 Datasheet
129Kb / 7P
   Network cable - NBC-MSD/ 1,0-93K SCO
1411506 PHOENIX-1411506 Datasheet
129Kb / 7P
   Network cable - NBC-MSD/ 5,0-93K SCO
1411507 PHOENIX-1411507 Datasheet
129Kb / 7P
   Network cable - NBC-MSD/10,0-93K SCO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com