データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1411540 データシート(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1411540
部品情報  Network cable - NBC-FSD/ 2,0-93K/R4AC SCO
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1411540 データシート(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  1411540 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1411540 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1411540 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1411540 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1411540 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1411540 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1411540
08/05/2016   Page 1 / 6
Network cable - NBC-FSD/ 2,0-93K/R4AC SCO - 1411540
Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's
documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(http://phoenixcontact.com/download)
Network cable, Sercos III CAT5 (100 Mbps), 4-position, PVC/PVC, signal red RAL 3020, shielded, Plug straight
RJ45 / IP20, on Socket straight M12 SPEEDCON / IP67, Coding: D, Cable length: 2 m
Key Commercial Data
Packing unit
1 STK
Custom tariff number
85444290
Country of origin
Poland
Technical data
Dimensions
Length of cable
2 m
Ambient conditions
Degree of protection
IP65 (M12 connector)
IP67 (M12 connector)
IP20 (RJ45 connector)
General data
Rated current at 40°C
1 A
Rated voltage
50 V
Number of positions
4
Signal type/category
Sercos III CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps
Standards/regulations
M12 connector IEC 61076-2-101
Characteristics head 1
Head type
Plug straight RJ45 / IP20


同様の部品番号 - 1411540

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1411541 PHOENIX-1411541 Datasheet
122Kb / 6P
Network cable - NBC-FSD/ 5,0-93K/R4AC SCO
1411542 PHOENIX-1411542 Datasheet
122Kb / 6P
Network cable - NBC-FSD/10,0-93K/R4AC SCO
1411544 PHOENIX-1411544 Datasheet
125Kb / 6P
Network cable - NBC-MSD/ 1,0-93K/FSD SCO
1411545 PHOENIX-1411545 Datasheet
125Kb / 6P
Network cable - NBC-MSD/ 2,0-93K/FSD SCO
1411547 PHOENIX-1411547 Datasheet
125Kb / 6P
Network cable - NBC-MSD/ 5,0-93K/FSD SCO
More results

同様の説明 - 1411540

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1411539 PHOENIX-1411539 Datasheet
122Kb / 6P
Network cable - NBC-FSD/ 1,0-93K/R4AC SCO
1411541 PHOENIX-1411541 Datasheet
122Kb / 6P
Network cable - NBC-FSD/ 5,0-93K/R4AC SCO
1411542 PHOENIX-1411542 Datasheet
122Kb / 6P
Network cable - NBC-FSD/10,0-93K/R4AC SCO
1411544 PHOENIX-1411544 Datasheet
125Kb / 6P
Network cable - NBC-MSD/ 1,0-93K/FSD SCO
1411545 PHOENIX-1411545 Datasheet
125Kb / 6P
Network cable - NBC-MSD/ 2,0-93K/FSD SCO
1407385 PHOENIX-1407385 Datasheet
613Kb / 16P
Network cable - NBC-FSD/ 2,0-93E/R4AC SCO
1408622 PHOENIX-1408622 Datasheet
778Kb / 24P
NBC-FSD-R4AC SCO-PN/.../... - Network cable
1407381 PHOENIX-1407381 Datasheet
950Kb / 28P
NBC- 2,0-93E/FSD SCO - Network cable
1408696 PHOENIX-1408696 Datasheet
591Kb / 16P
NBC-FSD-R4AC SCO/.../... - Network cable
1411515 PHOENIX-1411515 Datasheet
515Kb / 12P
NBC-MSD/ 2,0-93K/R4AC SCO - Network cable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com