データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1417886 データシート(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1417886
部品情報  Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/ 5,0-542/FSSH SCO BK
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1417886 データシート(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  1417886 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1417886 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1417886 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1417886 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1417886 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1417886
08/15/2016   Page 1 / 5
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/ 5,0-542/FSSH SCO BK - 1417886
Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's
documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(http://phoenixcontact.com/download)
Sensor/Actuator cable, 3-position, PVC, yellow RAL 1021, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON, A-coded, on
Socket straight M12 SPEEDCON, A-coded, Cable length: 5 m
Key Commercial Data
Packing unit
1 STK
Custom tariff number
85444290
Country of origin
United States
Technical data
Dimensions
Length of cable
5 m
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-25 °C ... 90 °C (Plug / socket)
Degree of protection
IP65
General
Rated current at 40°C
4 A
Rated voltage
250 V
Number of positions
3
Insulation resistance
≥ 100 MΩ
Coding
A - standard
Standards/regulations
M12 connector IEC 61076-2-101
Status display
No
Protective circuit/component
Unwired
Overvoltage category
II


同様の部品番号 - 1417886

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1417880 PHOENIX-1417880 Datasheet
95Kb / 5P
   Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/ 5,0-542/ FS SCO BK
1417881 PHOENIX-1417881 Datasheet
95Kb / 5P
   Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/10,0-542/ FS SCO BK
1417882 PHOENIX-1417882 Datasheet
95Kb / 5P
   Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/15,0-542/ FS SCO BK
1417884 PHOENIX-1417884 Datasheet
95Kb / 5P
   Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/20,0-542/ FS SCO BK
1417885 PHOENIX-1417885 Datasheet
106Kb / 5P
   Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/ 3,0-542/FSSH SCO BK
More results

同様の説明 - 1417886

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1417908 PHOENIX-1417908 Datasheet
113Kb / 6P
   Sensor/Actuator cable - SAC-5P-MS/ 5,0-542/FSSH SCO BK
1417923 PHOENIX-1417923 Datasheet
125Kb / 7P
   Sensor/Actuator cable - SAC-8P-MS/ 5,0-542/FSSH SCO BK
1417897 PHOENIX-1417897 Datasheet
99Kb / 5P
   Sensor/Actuator cable - SAC-4P-MS/ 5,0-542/FSSH SCO BK
1417885 PHOENIX-1417885 Datasheet
106Kb / 5P
   Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/ 3,0-542/FSSH SCO BK
1417887 PHOENIX-1417887 Datasheet
106Kb / 5P
   Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/10,0-542/FSSH SCO BK
1417888 PHOENIX-1417888 Datasheet
106Kb / 5P
   Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/15,0-542/FSSH SCO BK
1417889 PHOENIX-1417889 Datasheet
106Kb / 5P
   Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/20,0-542/FSSH SCO BK
1417880 PHOENIX-1417880 Datasheet
95Kb / 5P
   Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/ 5,0-542/ FS SCO BK
1417925 PHOENIX-1417925 Datasheet
125Kb / 7P
   Sensor/Actuator cable - SAC-8P-MS/15,0-542/FSSH SCO BK
1417907 PHOENIX-1417907 Datasheet
111Kb / 6P
   Sensor/Actuator cable - SAC-5P-MS/ 3,0-542/FSSH SCO BK
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com