データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1417886 データシート(PDF) 3 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1417886
部品情報  Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/ 5,0-542/FSSH SCO BK
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1417886 データシート(HTML) 3 Page - PHOENIX CONTACT

  1417886 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1417886 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1417886 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1417886 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1417886 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1417886
08/15/2016   Page 3 / 5
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/ 5,0-542/FSSH SCO BK - 1417886
Technical data
Cable
Other resistance
UV resistant
Ambient temperature (operation)
-30 °C ... 105 °C (cable, fixed installation)
Drawings
Schematic diagram
4
3
1
Pin assignment M12 plug, 3-pos., A-coded, view male side
Schematic diagram
3
4
1
Pin assignment M12 socket, 3-pos., A-coded, view female side
Cable cross section
PVC yellow 105 °C [542]
Dimensional drawing
47,3
Plug, M12 x 1, straight, shielded
Dimensional drawing
44,5
M12 x 1 socket, straight, shielded
Circuit diagram
1
1
4
3
3
4
Contact assignment of M8 plugs / M12 sockets
Classifications
eCl@ss
eCl@ss 8.0
27279218


同様の部品番号 - 1417886

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1417880 PHOENIX-1417880 Datasheet
95Kb / 5P
   Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/ 5,0-542/ FS SCO BK
1417881 PHOENIX-1417881 Datasheet
95Kb / 5P
   Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/10,0-542/ FS SCO BK
1417882 PHOENIX-1417882 Datasheet
95Kb / 5P
   Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/15,0-542/ FS SCO BK
1417884 PHOENIX-1417884 Datasheet
95Kb / 5P
   Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/20,0-542/ FS SCO BK
1417885 PHOENIX-1417885 Datasheet
106Kb / 5P
   Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/ 3,0-542/FSSH SCO BK
More results

同様の説明 - 1417886

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1417908 PHOENIX-1417908 Datasheet
113Kb / 6P
   Sensor/Actuator cable - SAC-5P-MS/ 5,0-542/FSSH SCO BK
1417923 PHOENIX-1417923 Datasheet
125Kb / 7P
   Sensor/Actuator cable - SAC-8P-MS/ 5,0-542/FSSH SCO BK
1417897 PHOENIX-1417897 Datasheet
99Kb / 5P
   Sensor/Actuator cable - SAC-4P-MS/ 5,0-542/FSSH SCO BK
1417885 PHOENIX-1417885 Datasheet
106Kb / 5P
   Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/ 3,0-542/FSSH SCO BK
1417887 PHOENIX-1417887 Datasheet
106Kb / 5P
   Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/10,0-542/FSSH SCO BK
1417888 PHOENIX-1417888 Datasheet
106Kb / 5P
   Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/15,0-542/FSSH SCO BK
1417889 PHOENIX-1417889 Datasheet
106Kb / 5P
   Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/20,0-542/FSSH SCO BK
1417880 PHOENIX-1417880 Datasheet
95Kb / 5P
   Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/ 5,0-542/ FS SCO BK
1417925 PHOENIX-1417925 Datasheet
125Kb / 7P
   Sensor/Actuator cable - SAC-8P-MS/15,0-542/FSSH SCO BK
1417907 PHOENIX-1417907 Datasheet
111Kb / 6P
   Sensor/Actuator cable - SAC-5P-MS/ 3,0-542/FSSH SCO BK
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com