| データシートサーチシステム |
|
ST72754 データシート(PDF) 142 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST72754 データシート(HTML) 142 Page - STMicroelectronics |
|
142 / 144 page ![]() ST72774/ST727754/ST72734 142/144 Table 36. Ordering Information (1) 8 bit ±2 LSB A/D converter (2) 8 bit ±4 LSB A/D converter Sales Type ROM/EPROM (bytes) RAM (bytes) TMU USB Package ST72X774 (1) ST72E774J9D0 60K EPROM 1K Yes Yes CSDIP42 ST72T774J9B1 60K OTP PSDIP42 ST72774J9B1/xxx 60K ROM ST72774J7B1/xxx 48K ROM ST72774S7T1/xxx 48K ROM TQFP44 ST72T774S9T1 60K OTP ST72774S9T1/xxx 60K ROM ST72X754 (1) ST72E754J9D0 60K EPROM 1K Yes No CSDIP42 ST72T754J9B1 60K OTP PSDIP42 ST72754J9B1/xxx 60K ROM ST72754J7B1/xxx 48K ROM ST72T754S9T1 60K OTP TQFP44 ST72754S9T1 60K ROM ST72754S7T1/xxx 48K ROM ST72X734 (2) ST72E734J6D0 32K EPROM 512 No No CSDIP42 ST72T734J6B1/xxx 32K OTP PSDIP42 ST72734J6B1/xxx 32K ROM |