データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BC846S データシート(PDF) 3 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

部品番号 BC846S
部品情報  DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
ホームページ  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

BC846S データシート(HTML) 3 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

  BC846S Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd BC846S Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd BC846S Datasheet HTML 3Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd BC846S Datasheet HTML 4Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SOT-363 Package Outline Dimensions
SOT-363 Suggested Pad Layout
www.cj-elec.com
3
A,Jun,2014
www.cj-elec.com
Min
Max
Min
Max
A
0.900
1.100
0.035
0.043
A1
0.000
0.100
0.000
0.004
A2
0.900
1.000
0.035
0.039
b
0.150
0.350
0.006
0.014
c
0.
100
0.150
0.00
4
0.006
D
2.000
2.200
0.079
0.087
E
1.150
1.350
0.045
0.053
E1
2.150
2.4
00
0.085
0.09
4
e
e1
1.200
1.400
0.047
0.055
L
L1
0.260
0.460
0.010
0.018
θ
0.525 REF
0.021 REF
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
0.650 TYP
0.026 TYP
A,Jun,2014
A,Jun,2014
,Mar,2016
D


同様の部品番号 - BC846S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
BC846S PHILIPS-BC846S Datasheet
50Kb / 8P
   NPN general purpose double transistor
1999 Sep 01
logo
Diotec Semiconductor
BC846S DIOTEC-BC846S Datasheet
171Kb / 2P
   SMD General Purpose NPN Transistors
logo
Siemens Semiconductor G...
BC846S SIEMENS-BC846S Datasheet
40Kb / 6P
   NPN Silicon AF Transistor Array (For AF input stages and driver applications High current gain)
logo
Micro Commercial Compon...
BC846S MCC-BC846S Datasheet
372Kb / 4P
   Dual NPN Small Signal Transistor 200mW
logo
Infineon Technologies A...
BC846S INFINEON-BC846S Datasheet
58Kb / 6P
   NPN Silicon AF Transistor Array
Nov-29-2001
More results

同様の説明 - BC846S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
2SC4944 HTSEMI-2SC4944 Datasheet
850Kb / 1P
   DUAL TRANSISTOR (NPN NPN)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
IMX2 JIANGSU-IMX2 Datasheet
5Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
UMX2N JIANGSU-UMX2N Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
logo
Rectron Semiconductor
MMDT3904 RECTRON-MMDT3904 Datasheet
263Kb / 5P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
MMDT3904 JIANGSU-MMDT3904 Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
EMX1 JIANGSU-EMX1 Datasheet
3Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR(NPNNPN)
BC847BV JIANGSU-BC847BV Datasheet
3Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR(NPN NPN)
EMX18 JIANGSU-EMX18 Datasheet
776Kb / 3P
   DUAL TRANSISTOR(NPNNPN)
UMX3N JIANGSU-UMX3N Datasheet
3Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
UMX18N JIANGSU-UMX18N Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com