データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CSA-1V データシート(PDF) 4 Page - Melexis Microelectronic Systems

部品番号 CSA-1V
部品情報  IMC-Hall짰 Current Sensor
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MELEXIS [Melexis Microelectronic Systems]
ホームページ  http://www.melexis.com
Logo MELEXIS - Melexis Microelectronic Systems

CSA-1V データシート(HTML) 4 Page - Melexis Microelectronic Systems

  CSA-1V Datasheet HTML 1Page - Melexis Microelectronic Systems CSA-1V Datasheet HTML 2Page - Melexis Microelectronic Systems CSA-1V Datasheet HTML 3Page - Melexis Microelectronic Systems CSA-1V Datasheet HTML 4Page - Melexis Microelectronic Systems CSA-1V Datasheet HTML 5Page - Melexis Microelectronic Systems CSA-1V Datasheet HTML 6Page - Melexis Microelectronic Systems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
CSA-1V
Preliminary
Rev. 005 June 2013
Sentron AG, a Melexis Company
 www.melexis.com  sales_europe@melexis.com
for North America: GMW Associates
 Tel: +1 (650) 802-8292  Fax: +1 (650) 802-8298  sales@gmw.com
Page 4 of 6
Package Information SOIC-8
Fig. 3
Package information and magnetic sensitive direction
Package versions
Leaded (standard): CSA-1V
Material: C151, 85/15
Lead free ‘green’: CSA-1V-G
Material: CDA151, Pb <100ppm
B: Magnetic sensitive direction
B
0.018 (0.45)


同様の部品番号 - CSA-1V

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
CSA-1V ETC2-CSA-1V Datasheet
304Kb / 5P
   Current Sensor
More results

同様の説明 - CSA-1V

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Melexis Microelectronic...
MLX91208 MELEXIS-MLX91208_18 Datasheet
1Mb / 20P
   IMC-Hall짰 Current Sensor (Triaxis짰Technology)
MLX91208 MELEXIS-MLX91208 Datasheet
975Kb / 17P
   IMC-Hall Current Sensor (TriaxisTechnology)
MLX91206 MELEXIS-MLX91206 Datasheet
883Kb / 25P
   IMC-HallCurrent Sensor (TriaxisTechnology)
MLX91205 MELEXIS-MLX91205 Datasheet
463Kb / 14P
   IMC-HallCurrent Sensor (TriaxisTechnology)
logo
Allegro MicroSystems
ACS754XCB-050 ALLEGRO-ACS754XCB-050 Datasheet
508Kb / 11P
   Current Sensor
ACS754XCB-150 ALLEGRO-ACS754XCB-150 Datasheet
448Kb / 11P
   Current Sensor
ACS755XCB-050 ALLEGRO-ACS755XCB-050 Datasheet
434Kb / 10P
   Current Sensor
logo
Zetex Semiconductors
ZMC10 ZETEX-ZMC10 Datasheet
18Kb / 2P
   Current Sensor
logo
Allegro MicroSystems
ACS752SCA-050 ALLEGRO-ACS752SCA-050 Datasheet
1Mb / 11P
   Current Sensor
ACS750XCA-050 ALLEGRO-ACS750XCA-050_05 Datasheet
550Kb / 12P
   Current Sensor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com