データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

APSE4R0ELL561 データシート(PDF) 2 Page - United Chemi-Con, Inc.

部品番号 APSE4R0ELL561
部品情報  Engineering Bulletin
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CHEMI-CON [United Chemi-Con, Inc.]
ホームページ  http://www.chemi-con.com
Logo CHEMI-CON - United Chemi-Con, Inc.

APSE4R0ELL561 データシート(HTML) 2 Page - United Chemi-Con, Inc.

  APSE4R0ELL561 Datasheet HTML 1Page - United Chemi-Con, Inc. APSE4R0ELL561 Datasheet HTML 2Page - United Chemi-Con, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Engineering Bulletin
Conductive Polymer
Aluminum Solid Capacitors
No.795 / Apr.2008
NIPPON CHEMI-CON CORPORATION
Specifications in this bulletin are subject to change without notice.
1435
2
?PART NUMBERING SYSTEM
Supplement code
Size code
Capacitance tolerance code
Capacitance code (ex. 820MF:821)
Lead forming·Taping code
Terminal code
Voltage code (ex. 2.5V:2R5, 4V:4R0, 6.3V:6R3)
Series code
Category
A P S E 2 R 5 E A A 5 6 1
F 0 8 S
M
13
4
26
7
8
9
10
512
13
11
16
17
18
15
14
?STANDARD RATINGS
SS : Enter the appropriate lead forming or taping code.
WV(Vdc)
Cap(mF)
Case size
fDbL(mm)
ESR
(mo max./20c, 100k to 300kHz)
Rated ripple current
(mArms/105c, 100kHz)
Part No.
2.5
820
6.3B8
7
5,000
APSE2R5ESS821MF08S
4
560
6.3B8
7
5,000
APSE4R0ESS561MF08S
6.3
470
6.3B8
8
4,700
APSE6R3ESS471MF08S
560
6.3B8
8
4,700
APSE6R3ESS561MF08S


同様の部品番号 - APSE4R0ELL561

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
United Chemi-Con, Inc.
APSE2R5E CHEMI-CON-APSE2R5E Datasheet
79Kb / 2P
   Radial Lead
APSE6R3E CHEMI-CON-APSE6R3E Datasheet
79Kb / 2P
   Radial Lead
APSE6R3ELL471 CHEMI-CON-APSE6R3ELL471 Datasheet
47Kb / 2P
   Engineering Bulletin
More results

同様の説明 - APSE4R0ELL561

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
United Chemi-Con, Inc.
APSE6R3ELL471 CHEMI-CON-APSE6R3ELL471 Datasheet
47Kb / 2P
   Engineering Bulletin
logo
Motorola, Inc
EB622 MOTOROLA-EB622 Datasheet
132Kb / 4P
   Engineering Bulletin
logo
Nippon Precision Circui...
LZASERIES NPC-LZASERIES Datasheet
57Kb / 2P
   Engineering Bulletin
logo
United Chemi-Con, Inc.
ELLA6R3E CHEMI-CON-ELLA6R3E Datasheet
54Kb / 2P
   Engineering Bulletin
logo
Motorola, Inc
EB346 MOTOROLA-EB346 Datasheet
246Kb / 6P
   Semiconductor Products Sector Engineering Bulletin
logo
Allen-Bradley
194E-A25-1753 ALLEN-BRADLEY-194E-A25-1753 Datasheet
364Kb / 23P
   Bulletin 194E
logo
M/A-COM Technology Solu...
28330-PBD-001-A MA-COM-28330-PBD-001-A_15 Datasheet
23Kb / 1P
   product bulletin
28953-PBD-001-A MA-COM-28953-PBD-001-A_15 Datasheet
29Kb / 2P
   product bulletin
logo
Allen-Bradley
194E-A125-1753 ALLEN-BRADLEY-194E-A125-1753 Datasheet
196Kb / 12P
   Bulletin 194E
194L-A4-000 ALLEN-BRADLEY-194L-A4-000 Datasheet
28Kb / 1P
   Bulletin 194E
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com