データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

09KR102-S0AS3 データシート(PDF) 1 Page - Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

部品番号 09KR102-S0AS3
部品情報  ADAPTOR
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROSENBERGER [Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG]
ホームページ  http://www.rosenberger.com/
Logo ROSENBERGER - Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

09KR102-S0AS3 データシート(HTML) 1 Page - Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

  09KR102-S0AS3 Datasheet HTML 1Page - Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG 09KR102-S0AS3 Datasheet HTML 2Page - Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
TECHNICAL DATA SHEET
ADAPTOR
RPC-2.40 JACK – RPC-2.92 PLUG
09KR102-S0AS3
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG
Tel.: +49 8684 18-0
Page
P.O.Box 1260
D-84526 Tittmoning
Germany
Fax: +49 8684 18-499
www.rosenberger.de
email: info@rosenberger.de
1 / 2
All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 m-H
Interface
RPC-2.40 according to
IEC 61169-40
RPC-2.92 mechanically compatible with
RPC-3.50 and SMA
RPC-2.40 mechanically compatible with
RPC-1.85
Documents
N/A
Material and plating
Connector parts
Material
Plating
Center contact
CuBe
Gold, min. 1.27 µm, over chemical nickel
Outer contact
Stainless steel
Passivated
Coupling nut
Stainless steel
Passivated
Dielectric
PEEK


同様の部品番号 - 09KR102-S0AS3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rosenberger Hochfrequen...
09KR102-K0AS3 ROSENBERGER-09KR102-K0AS3 Datasheet
53Kb / 2P
   ADAPTOR
More results

同様の説明 - 09KR102-S0AS3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rosenberger Hochfrequen...
18K107-K00L5 ROSENBERGER-18K107-K00L5 Datasheet
109Kb / 2P
   Adaptor
53S101-S00N5 ROSENBERGER-53S101-S00N5 Datasheet
40Kb / 2P
   ADAPTOR
28K132-S00N5 ROSENBERGER-28K132-S00N5 Datasheet
56Kb / 2P
   ADAPTOR
01S108-K00D3 ROSENBERGER-01S108-K00D3 Datasheet
514Kb / 2P
   Adaptor
02K108-K00S3 ROSENBERGER-02K108-K00S3 Datasheet
170Kb / 2P
   ADAPTOR
03K105-K00S3 ROSENBERGER-03K105-K00S3 Datasheet
76Kb / 2P
   ADAPTOR
28K160-S00N5 ROSENBERGER-28K160-S00N5 Datasheet
40Kb / 2P
   ADAPTOR
03S109-K00S3 ROSENBERGER-03S109-K00S3 Datasheet
195Kb / 2P
   ADAPTOR
03K109-S00S3 ROSENBERGER-03K109-S00S3 Datasheet
191Kb / 2P
   ADAPTOR
02KR107-P0AS3 ROSENBERGER-02KR107-P0AS3 Datasheet
262Kb / 2P
   ADAPTOR
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com