document.write("
| 2PB1-R メーカー |
| 品番検索 : 一致 , 類似&前一致 "2PB1-R" 結果は : 4 ( 1/1 Page) |
| メーカー | 部品番号 | データシート Date Size | 部品情報 | Rohs Pb Free Lifecycle | Direct Link |
![]() NXP Semiconductors | 2PB1219AQ T/R | ![]() | PNP general purpose transistor - Complement: 2PD1820AQ ; fT min: 100 MHz; hFE max: 170 ; hFE min: 85 ; IC max: 500 mA; Polarity: PNP ; Ptot max: 250 mW; VCEO max: 50 V | compliant no active | ![]() |
| 2PB1219AR T/R | ![]() | PNP general purpose transistor - Complement: 2PD1820AR ; fT min: 120 MHz; hFE max: 240 ; hFE min: 120 ; IC max: 500 mA; Polarity: PNP ; Ptot max: 250 mW; VCEO max: 50 V | compliant no active | ![]() | |
| 2PB1219AS T/R | ![]() | PNP general purpose transistor - Complement: 2PD1820AS ; fT min: 140 MHz; hFE max: 340 ; hFE min: 170 ; IC max: 500 mA; Polarity: PNP ; Ptot max: 250 mW; VCEO max: 50 V | compliant no active | ![]() | |
| 2PB1424,115 | ![]() | 2PB1424 - 20 V, 3 A PNP low VCEsat (BISS) transistor SOT-89 3-Pin | compliant transferred | ![]() |
1 |