document.write("
| CDMC-R メーカー |
| 品番検索 : 一致 , 類似&前一致 "CDMC-R" 結果は : 1 ( 1/1 Page) |
| メーカー | 部品番号 | データシート Date Size | 部品情報 | Rohs Pb Free Lifecycle | Direct Link |
![]() CUI Inc | CDM-15008 | ![]() | 15 mm low profile speaker, 0.25 W, 8 Ω, round, mylar cone; Resonance Frequency (Hz): 900.00000; Impedance (Ohms): 8.00000; Max Input (W): 0.50000; Dimensions Ø x H (mm): 5.10000, 12.00000; Nominal Input (W): 0.25000; Height (mm): 5.10000; | compliant yes active | ![]() |
1 |