データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SBLF2030CTHE3 データシート (PDF) - Vishay Siliconix

SBLF2030CTHE3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
部品番号 SBLF2030CTHE3
ダウンロード  SBLF2030CTHE3 ダウンロード
ファイルサイズ   143.38 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 Dual Common Cathode Schottky Rectifier

SBLF2030CTHE3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SBLF2030CTHE3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

部品番号 SBLF2030CTHE3
ダウンロード  SBLF2030CTHE3 Click to download

ファイルサイズ   143.38 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 Dual Common Cathode Schottky Rectifier

SBLF2030CTHE3 データシート (HTML) - Vishay Siliconix


SBLF2030CTHE3 製品詳細

• Power pack
• Guardring for overvoltage protection
• Low power loss, high efficiency
• Low forward voltage drop
• High forward surge capability
• High frequency operation
• Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum peak of
245 °C (for TO-263AB package)
• Solder bath temperature 275 °C maximum, 10 s, per
JESD 22-B106 (for TO-220AB and ITO-220AB package)
• AEC-Q101 qualified




同様の部品番号 - SBLF2030CTHE3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SBLF2030CTHE3 VISHAY-SBLF2030CTHE3 Datasheet
144Kb / 6P
Dual Common Cathode Schottky Rectifier
12-Jun-13
SBLF2030CTHE3/45 VISHAY-SBLF2030CTHE3/45 Datasheet
156Kb / 5P
Dual Common-Cathode Schottky Rectifier
25-Apr-08
More results


同様の説明 - SBLF2030CTHE3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
M6035P VISHAY-M6035P Datasheet
114Kb / 5P
Dual Common-Cathode Schottky Rectifier
21-Nov-12
MBR25H35CT VISHAY-MBR25H35CT Datasheet
160Kb / 5P
Dual Common-Cathode Schottky Rectifier
19-May-08
MBR30H35PT VISHAY-MBR30H35PT Datasheet
104Kb / 4P
Dual Common-Cathode Schottky Rectifier
19-May-08
MBR1535CT VISHAY-MBR1535CT_07 Datasheet
505Kb / 5P
Dual Common-Cathode Schottky Rectifier
08-Nov-07
MBR3035CT VISHAY-MBR3035CT Datasheet
499Kb / 5P
Dual Common-Cathode Schottky Rectifier
08-Nov-07
SBL1630CT VISHAY-SBL1630CT_08 Datasheet
156Kb / 5P
Dual Common-Cathode Schottky Rectifier
07-May-08
SBL2030PT VISHAY-SBL2030PT Datasheet
383Kb / 4P
Dual Common-Cathode Schottky Rectifier
25-Mar-08
SBL3030PT VISHAY-SBL3030PT Datasheet
378Kb / 4P
Dual Common-Cathode Schottky Rectifier
25-Mar-08
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SDB1060DI KODENSHI-SDB1060DI Datasheet
210Kb / 5P
DUAL COMMON CATHODE SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
MBR1560CT-E3-45 VISHAY-MBR1560CT-E3-45 Datasheet
488Kb / 5P
Dual Common-Cathode Schottky Rectifier
08-Nov-07
More results




Vishay Siliconix について


Vishay Siliconixは、パッシブ電子コンポーネントのグローバルメーカーであるVishay Intertechnologyの子会社です。
Vishay Siliconixは、パワーMOSFET、IGBT、およびその他のパワー半導体の設計、製造、およびマーケティングを専門としています。
同社は1962年に設立され、カリフォルニア州サンタクララに本社を置いています。
Vishay Siliconixは、再生可能エネルギーシステム、産業機器、コンピューティングと通信、自動車電子機器など、さまざまなアプリケーション向けの電源ソリューションを提供しています。
同社の製品は、高効率、低消費電力、高い信頼性のために設計されており、高度な製造プロセスを使用して最先端の施設で製造されています。
イノベーションと顧客満足度に焦点を当てたVishay Siliconixは、ニーズを満たすために顧客に最良の電力管理ソリューションを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com