データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SA1387 データシート (PDF) - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

2SA1387 Datasheet PDF - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.
部品番号 2SA1387
ダウンロード  2SA1387 ダウンロード
ファイルサイズ   183.98 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
ホームページ  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.
部品情報 Silicon PNP Power Transistor

2SA1387 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
2SA1387 Datasheet PDF - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

部品番号 2SA1387
ダウンロード  2SA1387 Click to download

ファイルサイズ   183.98 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
ホームページ  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.
部品情報 Silicon PNP Power Transistor

2SA1387 データシート (HTML) - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.


2SA1387 製品詳細

DESCRIPTION
• High DC Current Gain- : hFE= 150(Min.)@lc=-1A
• High Switching Speed
• Low Collector Saturation Voltagetf -0.4V(Max)@ lc= -3A

APPLICATIONS
• Designed for high current switching applications.




同様の部品番号 - 2SA1387

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
2SA1387 ISC-2SA1387 Datasheet
156Kb / 4P
Silicon PNP Power Transistors
logo
Savantic, Inc.
2SA1387 SAVANTIC-2SA1387 Datasheet
169Kb / 4P
Silicon PNP Power Transistors
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SA1387 JMNIC-2SA1387 Datasheet
212Kb / 4P
Silicon PNP Power Transistors
2SA1387 JMNIC-2SA1387 Datasheet
212Kb / 4P
Silicon PNP Power Transistors
2SA1387 JMNIC-2SA1387_15 Datasheet
212Kb / 4P
Silicon PNP Power Transistors
More results


同様の説明 - 2SA1387

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
2SA1142 NEC-2SA1142 Datasheet
64Kb / 1P
PNP SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Microsemi Corporation
2N5151 MICROSEMI-2N5151 Datasheet
60Kb / 2P
PNP POWER SILICON TRANSISTOR
logo
Inchange Semiconductor ...
2SA1303 ISC-2SA1303 Datasheet
106Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
2SA1741 ISC-2SA1741 Datasheet
164Kb / 3P
Silicon PNP Power Transistor
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2SA1880 NJSEMI-2SA1880 Datasheet
76Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
2SA1939 NJSEMI-2SA1939 Datasheet
75Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
2SA1941 NJSEMI-2SA1941 Datasheet
74Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
2SA1943 NJSEMI-2SA1943 Datasheet
81Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
2SA1986 NJSEMI-2SA1986 Datasheet
75Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
BDY83 NJSEMI-BDY83 Datasheet
76Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com