データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

EMB28A04G データシート (PDF) - Excelliance MOS Corp.

EMB28A04G Datasheet PDF - Excelliance MOS Corp.
部品番号 EMB28A04G
ダウンロード  EMB28A04G ダウンロード
ファイルサイズ   194.36 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
ホームページ  http://www.excelliancemos.com/
Logo EXCELLIANCE - Excelliance MOS Corp.
部品情報 Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor

EMB28A04G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
EMB28A04G Datasheet PDF - Excelliance MOS Corp.

部品番号 EMB28A04G
ダウンロード  EMB28A04G Click to download

ファイルサイズ   194.36 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
ホームページ  http://www.excelliancemos.com/
Logo EXCELLIANCE - Excelliance MOS Corp.
部品情報 Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor

EMB28A04G データシート (HTML) - Excelliance MOS Corp.


EMB28A04G 製品詳細

Product Summary:
   BVDSS 40V
   RDSON (MAX.) 28mΩ
   ID 7A

Pb‐Free Lead Plating & Halogen Free




同様の部品番号 - EMB28A04G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Excelliance MOS Corp.
EMB28C03G EXCELLIANCE-EMB28C03G Datasheet
216Kb / 8P
N & P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB28C04G EXCELLIANCE-EMB28C04G Datasheet
208Kb / 8P
N & P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB28P03L EXCELLIANCE-EMB28P03L Datasheet
567Kb / 7P
Single P-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
2020/7/28
EMB28P06V EXCELLIANCE-EMB28P06V Datasheet
436Kb / 7P
Single P-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
2020/11/12
More results


同様の説明 - EMB28A04G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Excelliance MOS Corp.
EMB11A03G EXCELLIANCE-EMB11A03G Datasheet
202Kb / 5P
Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB17A03H EXCELLIANCE-EMB17A03H Datasheet
218Kb / 5P
Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB21A03V EXCELLIANCE-EMB21A03V Datasheet
185Kb / 5P
Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB22A04G EXCELLIANCE-EMB22A04G Datasheet
194Kb / 5P
Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMBA5A10G EXCELLIANCE-EMBA5A10G Datasheet
194Kb / 5P
Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMBJ7A25V EXCELLIANCE-EMBJ7A25V Datasheet
182Kb / 5P
Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMF14A02V EXCELLIANCE-EMF14A02V Datasheet
219Kb / 5P
Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMF30G02K EXCELLIANCE-EMF30G02K Datasheet
226Kb / 5P
Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMF50A02VA EXCELLIANCE-EMF50A02VA Datasheet
201Kb / 5P
Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMZF20A02V EXCELLIANCE-EMZF20A02V Datasheet
191Kb / 5P
Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com