データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MBR20XXCT データシート (PDF) - Nantong Hornby Electronic Co.,Ltd

MBR20XXCT Datasheet PDF - Nantong Hornby Electronic Co.,Ltd
部品番号 MBR20XXCT
ダウンロード  MBR20XXCT ダウンロード
ファイルサイズ   261.75 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  HORNBY [Nantong Hornby Electronic Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.hornby.com.cn
Logo HORNBY - Nantong Hornby Electronic Co.,Ltd
部品情報 SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

MBR20XXCT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MBR20XXCT Datasheet PDF - Nantong Hornby Electronic Co.,Ltd

部品番号 MBR20XXCT
ダウンロード  MBR20XXCT Click to download

ファイルサイズ   261.75 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  HORNBY [Nantong Hornby Electronic Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.hornby.com.cn
Logo HORNBY - Nantong Hornby Electronic Co.,Ltd
部品情報 SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

MBR20XXCT データシート (HTML) - Nantong Hornby Electronic Co.,Ltd


MBR20XXCT 製品詳細

REVERSE VOLTAGE: 35 to 200 VOLTS
FORWARD CURRENT: 20.0 AMPERE

FEATURES
• Plastic package has Underwriters Laboratory
   Flammability Classifications 94V-0
• Metal silicon junction, majority carrier conduction
• Guard ring for overvoltage protection
• Low power loss, high efficiency
• For use in low voltage,high frequency inverters,free
   whelling,and polarity protection applications
• High temperature soldering guaranteed:
   250°C/10 seconds, 0.25" (6.35mm) from case

MECHANICAL DATA
   Case: Molded plastic, TO-220
   Epoxy: UL 94V-O rate flame retardant
   Terminals: Leads solderable per MIL-STD-202
   method 208 guaranteed
   Polarity: As marked
   Mounting position: Any
   Weight: 0.08ounce, 2.24gram




同様の部品番号 - MBR20XXCT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GOOD-ARK Electronics
MBR20XXCT GOOD-ARK-MBR20XXCT Datasheet
257Kb / 3P
Dual Schottky Barrier Rectifiers
logo
Vishay Siliconix
MBR20XXCT VISHAY-MBR20XXCT Datasheet
151Kb / 5P
Dual Common Cathode Schottky Rectifier
21-Nov-16
logo
First Silicon Co., Ltd
MBR20XXCT FS-MBR20XXCT Datasheet
333Kb / 3P
Dual SchottkyBarrierRectifiers ReverseVoltage 35 to 60Volts ForwardCurrent 20.0Amperes
logo
Vishay Siliconix
MBR20XXCT VISHAY-MBR20XXCT_15 Datasheet
151Kb / 5P
Dual Common Cathode Schottky Rectifier
20-Jan-14
More results


同様の説明 - MBR20XXCT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
BYS1190 VISHAY-BYS1190 Datasheet
51Kb / 4P
Schottky Barrier Rectifier
24-Jun-98
logo
Shanghai Sunrise Electr...
1N5820 SSE-1N5820 Datasheet
13Kb / 1P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB820 SSE-SB820 Datasheet
23Kb / 1P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
FYP2004DN FAIRCHILD-FYP2004DN Datasheet
46Kb / 4P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
FYPF1010DN FAIRCHILD-FYPF1010DN Datasheet
50Kb / 4P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
FYPF2004DN FAIRCHILD-FYPF2004DN Datasheet
46Kb / 4P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Shanghai Lunsure Electr...
SR820 CHENYI-SR820 Datasheet
153Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SRF1620 CHENYI-SRF1620 Datasheet
138Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SRF735 CHENYI-SRF735 Datasheet
178Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Toshiba Semiconductor
CRS14 TOSHIBA-CRS14 Datasheet
191Kb / 6P
Schottky Barrier Rectifier Schottky Barrier Type
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com