データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DSC1211BL1-T データシート (PDF) - Microchip Technology

DSC1211BL1-T Datasheet PDF - Microchip Technology
部品番号 DSC1211BL1-T
ダウンロード  DSC1211BL1-T ダウンロード
ファイルサイズ   538.66 Kbytes
ページ   30 Pages
メーカー  MICROCHIP [Microchip Technology]
ホームページ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology
部品情報 High Performance CMOS MEMS Oscillator

DSC1211BL1-T Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
DSC1211BL1-T Datasheet PDF - Microchip Technology

部品番号 DSC1211BL1-T
ダウンロード  DSC1211BL1-T Click to download

ファイルサイズ   538.66 Kbytes
ページ   30 Pages
メーカー  MICROCHIP [Microchip Technology]
ホームページ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology
部品情報 High Performance CMOS MEMS Oscillator

DSC1211BL1-T データシート (HTML) - Microchip Technology




同様の部品番号 - DSC1211BL1-T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Solid State Supplies.
DSC12-4021-28-1012-D DURAKOOL-DSC12-4021-28-1012-D Datasheet
2Mb / 4P
LVDC Contactor 125A / 60VDC / 120VDC
DSC12-4021-28-1012-S DURAKOOL-DSC12-4021-28-1012-S Datasheet
2Mb / 4P
LVDC Contactor 125A / 60VDC / 120VDC
DSC12-4021-28-1012-T DURAKOOL-DSC12-4021-28-1012-T Datasheet
2Mb / 4P
LVDC Contactor 125A / 60VDC / 120VDC
DSC12-4021-28-1024-D DURAKOOL-DSC12-4021-28-1024-D Datasheet
2Mb / 4P
LVDC Contactor 125A / 60VDC / 120VDC
DSC12-4021-28-1024-S DURAKOOL-DSC12-4021-28-1024-S Datasheet
2Mb / 4P
LVDC Contactor 125A / 60VDC / 120VDC
More results


同様の説明 - DSC1211BL1-T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TLC2940 TI-TLC2940 Datasheet
119Kb / 9P
HIGH-PERFORMANCE CMOS VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATOR
logo
EUROQUARTZ limited
EMEM8002 EUROQUARTZ-EMEM8002 Datasheet
801Kb / 6P
MEMS OSCILLATOR
logo
Jauch Quartz Gmbh
JSO-LC-2.5V JAUCH-JSO-LC-2.5V Datasheet
820Kb / 4P
MEMS-Oscillator
JSO-LC-2.8V JAUCH-JSO-LC-2.8V Datasheet
820Kb / 4P
MEMS-Oscillator
JSO-LC-3.0V JAUCH-JSO-LC-3.0V Datasheet
820Kb / 4P
MEMS-Oscillator
JSO-LC-3.3V JAUCH-JSO-LC-3.3V Datasheet
820Kb / 4P
MEMS-Oscillator
logo
Texas Instruments
TLC2940 TI1-TLC2940_06 Datasheet
140Kb / 10P
HIGH-PERFORMANCE CMOS VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATOR
logo
MMD Components
IM840B MMD-IM840B Datasheet
414Kb / 7P
Mems Oscillator, High Performance Differential Oscillator, LVPECL and LVDS 1.000 MHz to 220.000MHz
logo
Raltron Electronics Cor...
CMC203 RALTRON-CMC203 Datasheet
735Kb / 6P
Ultra Performance MEMS Oscillator
logo
Transko Electronics, In...
TMM TRANSKO-TMM Datasheet
981Kb / 7P
MEMS OSCILLATOR
Rev 3: 06-27-2022
More results




Microchip Technology について


Microchip Technologyは、1989年に設立されたアメリカの半導体会社です。
同社は、自動車、産業、消費者市場のさまざまなアプリケーションに、幅広いマイクロコントローラー、アナログ、メモリ、セキュリティ製品を提供しています。
Microchipは、世界最大のマイクロコントローラーサプライヤーの1つであり、低電力設計の専門知識と省エネ技術に焦点を当てていることで知られています。
同社はまた、顧客が製品の設計とプロトタイプを支援するための開発ツールとソフトウェアも提供しています。
Microchipは70か国以上で事業を展開しており、その製品は幅広いアプリケーションで使用されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com