データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ST-202S データシート (PDF) - Kemet Corporation

ST-202S Datasheet PDF - Kemet Corporation
部品番号 ST-202S
ダウンロード  ST-202S ダウンロード
ファイルサイズ   72.39 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  KEMET [Kemet Corporation]
ホームページ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
部品情報 KEMET, ST, DC Line Filters, Common Mode

ST-202S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
ST-202S Datasheet PDF - Kemet Corporation

部品番号 ST-202S
ダウンロード  ST-202S Click to download

ファイルサイズ   72.39 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  KEMET [Kemet Corporation]
ホームページ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
部品情報 KEMET, ST, DC Line Filters, Common Mode

ST-202S データシート (HTML) - Kemet Corporation


ST-202S 製品詳細

General Information
   Series: ST
   Style: Through-Hole
   RoHS: Yes
   Miscellaneous: FM Band, Frequency Range: 7 To 100 MHz, Impedance: 600 Ohms (100 MHz)

Specifications
   Voltage DC: 50 VDC
   Temperature Range: -20/+75°C
   DC Resistance: 35 Ohms




同様の部品番号 - ST-202S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
ST-202S NEC-ST-202S Datasheet
2Mb / 45P
DC Line Fileters
More results


同様の説明 - ST-202S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kemet Corporation
ST-101 KEMET-ST-101 Datasheet
72Kb / 1P
KEMET, ST, DC Line Filters, Common Mode
ST-101A KEMET-ST-101A Datasheet
85Kb / 1P
KEMET, ST, DC Line Filters, Common Mode
ST-101F2 KEMET-ST-101F2 Datasheet
132Kb / 1P
KEMET, ST, DC Line Filters, Common Mode
ST-101F4 KEMET-ST-101F4 Datasheet
132Kb / 1P
KEMET, ST, DC Line Filters, Common Mode
ST-104A4 KEMET-ST-104A4 Datasheet
91Kb / 1P
KEMET, ST, DC Line Filters, Common Mode
ST-201A KEMET-ST-201A Datasheet
85Kb / 1P
KEMET, ST, DC Line Filters, Common Mode
ST-202 KEMET-ST-202 Datasheet
72Kb / 1P
KEMET, ST, DC Line Filters, Common Mode
ST-202A KEMET-ST-202A Datasheet
85Kb / 1P
KEMET, ST, DC Line Filters, Common Mode
ST-204A1 KEMET-ST-204A1 Datasheet
91Kb / 1P
KEMET, ST, DC Line Filters, Common Mode
ST-204A3 KEMET-ST-204A3 Datasheet
91Kb / 1P
KEMET, ST, DC Line Filters, Common Mode
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com