データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NSGM100GB120AS データシート (PDF) - Nell Semiconductor Co., Ltd

NSGM100GB120AS Datasheet PDF - Nell Semiconductor Co., Ltd
部品番号 NSGM100GB120AS
ダウンロード  NSGM100GB120AS ダウンロード
ファイルサイズ   2423.47 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  NELLSEMI [Nell Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.nellsemi.com
Logo NELLSEMI - Nell Semiconductor Co., Ltd
部品情報 IGBT Module-Dual 100A/1200V IAP Package

NSGM100GB120AS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
NSGM100GB120AS Datasheet PDF - Nell Semiconductor Co., Ltd

部品番号 NSGM100GB120AS
ダウンロード  NSGM100GB120AS Click to download

ファイルサイズ   2423.47 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  NELLSEMI [Nell Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.nellsemi.com
Logo NELLSEMI - Nell Semiconductor Co., Ltd
部品情報 IGBT Module-Dual 100A/1200V IAP Package

NSGM100GB120AS データシート (HTML) - Nell Semiconductor Co., Ltd




同様の部品番号 - NSGM100GB120AS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nell Semiconductor Co.,...
NSGM100GB12A NELLSEMI-NSGM100GB12A Datasheet
368Kb / 6P
IGBT Module (2 in one-package), 100A
More results


同様の説明 - NSGM100GB120AS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nihon Inter Electronics...
PDMB100B12 NIEC-PDMB100B12 Datasheet
116Kb / 3P
IGBT MODULE Dual 100A 1200V
PDMB100B12C NIEC-PDMB100B12C Datasheet
116Kb / 3P
IGBT MODULE Dual 100A 1200V
PDMB100B12C2 NIEC-PDMB100B12C2 Datasheet
123Kb / 3P
IGBT MODULE Dual 100A 1200V
logo
Littelfuse
MG12100D-BA1MM LITTELFUSE-MG12100D-BA1MM Datasheet
1Mb / 6P
1200V 100A IGBT Module
logo
Nell Semiconductor Co.,...
NSGM75GB120AS NELLSEMI-NSGM75GB120AS Datasheet
2Mb / 6P
IGBT Module-Dual 75A/1200V IAP Package
NSGM150GB120AS NELLSEMI-NSGM150GB120AS Datasheet
2Mb / 6P
IGBT Module-Dual 150A/1200V IAP Package
logo
MacMic
MMG100J120U6HN MACMIC-MMG100J120U6HN Datasheet
290Kb / 6P
1200V 100A IGBT Module
MMG100J120UZ6T4N MACMIC-MMG100J120UZ6T4N Datasheet
232Kb / 4P
1200V 100A IGBT Module
MMG100J120UZ6TN MACMIC-MMG100J120UZ6TN Datasheet
650Kb / 4P
1200V 100A IGBT Module
MMG100S120B6TC MACMIC-MMG100S120B6TC Datasheet
359Kb / 6P
1200V 100A IGBT Module
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com