データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

JDF36000F25 データシート (PDF) - Schneider Electric

JDF36000F25 Datasheet PDF - Schneider Electric
部品番号 JDF36000F25
ダウンロード  JDF36000F25 ダウンロード
ファイルサイズ   128.53 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
部品情報 PowerPact J-Frame breaker, 250 A, 3P, 14 kA at 600 VAC

JDF36000F25 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
JDF36000F25 Datasheet PDF - Schneider Electric

部品番号 JDF36000F25
ダウンロード  JDF36000F25 Click to download

ファイルサイズ   128.53 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
部品情報 PowerPact J-Frame breaker, 250 A, 3P, 14 kA at 600 VAC

JDF36000F25 データシート (HTML) - Schneider Electric




同様の部品番号 - JDF36000F25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
JDF36150 SCHNEIDER-JDF36150 Datasheet
125Kb / 2P
PowerPact J-Frame breaker, thermal-magnetic, 150 A, 3P, 14 kA at 600 VAC
Sep 9, 2020
JDF36175 SCHNEIDER-JDF36175 Datasheet
125Kb / 2P
PowerPact J-Frame breaker, thermal-magnetic, 175 A, 3P, 14 kA at 600 VAC
Sep 9, 2020
JDF36175UK SCHNEIDER-JDF36175UK Datasheet
65Kb / 2P
PowerPact J-Frame breaker, thermal-magnetic, 175 A, 3P, 14 kA at 600 VAC
Sep 14, 2020
JDF36200 SCHNEIDER-JDF36200 Datasheet
125Kb / 2P
PowerPact J-Frame breaker, thermal-magnetic, 200 A, 3P, 14 kA at 600 VAC
Sep 14, 2020
JDF36200SN SCHNEIDER-JDF36200SN Datasheet
170Kb / 3P
PowerPact J-Frame breaker, thermal-magnetic, 200 A, 3P, 14 kA at 600 VAC
Sep 14, 2020
More results


同様の説明 - JDF36000F25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
JDL36250CU31X SCHNEIDER-JDL36250CU31X Datasheet
173Kb / 3P
PowerPact J-Frame breaker, Micrologic 3.2, 250 A, 3P, 14 kA at 600 VAC
Sep 9, 2020
JDL36250CU54X SCHNEIDER-JDL36250CU54X Datasheet
136Kb / 2P
PowerPact J-Frame breaker, Micrologic 6.2E, 250 A, 3P, 14 kA at 600 VAC
Sep 9, 2020
JDL36250U43X SCHNEIDER-JDL36250U43X Datasheet
135Kb / 2P
PowerPact J-Frame breaker, Micrologic 5.2A, 250 A, 3P, 14 kA at 600 VAC
Sep 9, 2020
JDL36250U53X SCHNEIDER-JDL36250U53X Datasheet
66Kb / 2P
PowerPact J-Frame breaker, Micrologic 5.2E, 250 A, 3P, 14 kA at 600 VAC
Sep 9, 2020
JDL36250U54X SCHNEIDER-JDL36250U54X Datasheet
136Kb / 2P
PowerPact J-Frame breaker, Micrologic 6.2E, 250 A, 3P, 14 kA at 600 VAC
Sep 9, 2020
JDL36250AA SCHNEIDER-JDL36250AA Datasheet
142Kb / 2P
PowerPact J-Frame breaker, thermal-magnetic, 250 A, 3P, 14 kA at 600 VAC
Sep 14, 2020
JDL36250CLC SCHNEIDER-JDL36250CLC Datasheet
184Kb / 3P
PowerPact J-Frame breaker, thermal-magnetic, 250 A, 3P, 14 kA at 600 VAC
Sep 14, 2020
JDL36250T SCHNEIDER-JDL36250T Datasheet
128Kb / 2P
PowerPact J-Frame breaker, thermal-magnetic, 250 A, 3P, 14 kA at 600 VAC
Sep 14, 2020
JDM36250 SCHNEIDER-JDM36250 Datasheet
129Kb / 2P
PowerPact J-Frame breaker, thermal-magnetic, 250 A, 3P, 14 kA at 600 VAC
Sep 14, 2020
JJF36000F25 SCHNEIDER-JJF36000F25 Datasheet
130Kb / 2P
PowerPact J-Frame breaker, 250 A, 3P, 14 kA at 600 VAC
Sep 14, 2020
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com