データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

EEE-HB2D101 データシート (PDF) - Panasonic Semiconductor

EEE-HB2D101 Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
部品番号 EEE-HB2D101
ダウンロード  EEE-HB2D101 ダウンロード
ファイルサイズ   38.55 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
部品情報 Aluminum Electrolytic Capacitors(SMD Type)

EEE-HB2D101 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
EEE-HB2D101 Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

部品番号 EEE-HB2D101
ダウンロード  EEE-HB2D101 Click to download

ファイルサイズ   38.55 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
部品情報 Aluminum Electrolytic Capacitors(SMD Type)

EEE-HB2D101 データシート (HTML) - Panasonic Semiconductor


EEE-HB2D101 製品詳細

Surface Mount Type
Series: FK Type: V

■ Features
● Endurance: 2000 h to 5000 h at 105 °C
● Low impedance (40 % to 60 % less than FC series)
   Miniaturized (30 % to 50 % less than FC series)
● Vibration-proof product is available upon request. (ø8 mm and larger)
● AEC-Q200 qualified✽
● RoHS directive compliant




同様の部品番号 - EEE-HB2D101

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
EEE-HB0J330AR PANASONIC-EEE-HB0J330AR Datasheet
79Kb / 3P
Aluminum Electrolytic Capacitors/ HB
EEE-HB1C220AR PANASONIC-EEE-HB1C220AR Datasheet
79Kb / 3P
Aluminum Electrolytic Capacitors/ HB
EEE-HB1H100P PANASONIC-EEE-HB1H100P Datasheet
95Kb / 3P
Aluminum Electrolytic Capacitors/ HB
EEE-HB1V220AP PANASONIC-EEE-HB1V220AP Datasheet
79Kb / 3P
Aluminum Electrolytic Capacitors/ HB
EEE-HBH101UAP PANASONIC-EEE-HBH101UAP Datasheet
79Kb / 3P
Aluminum Electrolytic Capacitors/ HB
More results


同様の説明 - EEE-HB2D101

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Metals, Ltd
HCGF5A HITACHI-METALS-HCGF5A Datasheet
43Kb / 2P
SCREW TERMINAL TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
logo
Suntan Capacitors
TS13AD SUNTAN-TS13AD Datasheet
138Kb / 2P
AXIAL TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
TS13AE SUNTAN-TS13AE Datasheet
139Kb / 2P
AXIAL TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
TS13AD SUNTAN-TS13AD Datasheet
138Kb / 2P
AXIAL TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
TS13AE SUNTAN-TS13AE Datasheet
139Kb / 2P
AXIAL TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
logo
List of Unclassifed Man...
VEC100M1CTR-0405 ETC2-VEC100M1CTR-0405 Datasheet
182Kb / 1P
SMD Aluminum Electrolytic Capacitors
logo
EPCOS
B41121A6107M EPCOS-B41121A6107M Datasheet
597Kb / 13P
Aluminum Electrolytic Capacitors: SMD
logo
Panasonic Semiconductor
EEEFK0J352SQ PANASONIC-EEEFK0J352SQ Datasheet
57Kb / 2P
Aluminum Electrolytic Capacitors (SMD Type)
EEE-1VA101XAP PANASONIC-EEE-1VA101XAP Datasheet
65Kb / 3P
Aluminum Electrolytic Capacitors (SMD Type)
FKS PANASONIC-FKS Datasheet
798Kb / 4P
Aluminum Electrolytic Capacitors (SMD Type)
17-Apr-19
More results




Panasonic Semiconductor について


Panasonic Semiconductorは、日本の電子会社であるPanasonic Corporationの子会社です。
Panasonic Semiconductorは、自動車、産業、消費者市場のさまざまな用途向けに、マイクロコントローラー、センサー、電力管理ICS、およびその他の電子部品を含む幅広い製品を提供します。
同社は品質と信頼性に焦点を当てていることで知られており、その製品は電力管理、照明、その他のアプリケーションで広く使用されています。
パナソニック半導体はいくつかの国で事業を展開しており、アジア太平洋地域の電子部品の主要なサプライヤーの1つです。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com