データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

S9013 データシート (PDF) - SHIKUES Electronics

S9013 Datasheet PDF - SHIKUES Electronics
部品番号 S9013
ダウンロード  S9013 ダウンロード
ファイルサイズ   525.83 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SKTECHNOLGY [SHIKUES Electronics]
ホームページ  http://www.shikues.com
Logo SKTECHNOLGY - SHIKUES Electronics
部品情報 Power dissipation

S9013 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
S9013 Datasheet PDF - SHIKUES Electronics

部品番号 S9013
ダウンロード  S9013 Click to download

ファイルサイズ   525.83 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SKTECHNOLGY [SHIKUES Electronics]
ホームページ  http://www.shikues.com
Logo SKTECHNOLGY - SHIKUES Electronics
部品情報 Power dissipation

S9013 データシート (HTML) - SHIKUES Electronics


S9013 製品詳細

FEATURE
   Power dissipation
      PCM: 0.3 W (Tamb=25℃)
   Collector current
      ICM: 0.5 A
   Collector-base voltage
      V(BR)CBO: 40 V
   Operating and storage junction temperature range
      Tj, Tstg: -55℃ to +150℃




同様の部品番号 - S9013

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
S9013 FAIRCHILD-S9013 Datasheet
40Kb / 4P
1W Output Amplifier of Potable Radios in Class B Push-pull Operation.
logo
AUK corp
S9013 AUK-S9013 Datasheet
87Kb / 3P
NPN Silicon Transistor
logo
List of Unclassifed Man...
S9013 ETC-S9013 Datasheet
963Kb / 2P
PLASTIC ENCAPSULATE TRANSISTORS
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
S9013 BILIN-S9013 Datasheet
230Kb / 4P
NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor
Rev.A
logo
Daya Electric Group Co....
S9013 DAYA-S9013 Datasheet
124Kb / 2P
TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
More results


同様の説明 - S9013

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
UPD75217CW ETC-UPD75217CW Datasheet
714Kb / 19P
POWER DISSIPATION
logo
Nanjing International G...
C1815 DGNJDZ-C1815 Datasheet
1Mb / 2P
Power dissipation
logo
Ohmite Mfg. Co.
ACL-FPA600 OHMITE-ACL-FPA600 Datasheet
243Kb / 2P
Power Dissipation
logo
Shenzhen Luguang Electr...
1N5333B LUGUANG-1N5333B Datasheet
3Mb / 5P
POWER DISSIPATION
logo
SHIKUES Electronics
2SB709A SKTECHNOLGY-2SB709A Datasheet
2Mb / 3P
Power Dissipation
MMBD2836 SKTECHNOLGY-MMBD2836 Datasheet
191Kb / 1P
Power dissipation
MMBD2838 SKTECHNOLGY-MMBD2838 Datasheet
383Kb / 2P
Power dissipation
MMBTA13 SKTECHNOLGY-MMBTA13 Datasheet
1Mb / 4P
Power dissipation
PZT2222A SKTECHNOLGY-PZT2222A Datasheet
1Mb / 4P
Power dissipation
S9011 SKTECHNOLGY-S9011 Datasheet
440Kb / 2P
Power dissipation
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com