データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

G21305521700 データシート (PDF) - Carlo Gavazzi Holding AG

G21305521700 Datasheet PDF - Carlo Gavazzi Holding AG
部品番号 G21305521700
ダウンロード  G21305521700 ダウンロード
ファイルサイズ   88.29 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  CARLOGAVAZZI [Carlo Gavazzi Holding AG]
ホームページ  https://gavazziautomation.com/
Logo CARLOGAVAZZI - Carlo Gavazzi Holding AG
部品情報 Output-Module for Elevators Type G 2130 55.1 700

G21305521700 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
G21305521700 Datasheet PDF - Carlo Gavazzi Holding AG

部品番号 G21305521700
ダウンロード  G21305521700 Click to download

ファイルサイズ   88.29 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  CARLOGAVAZZI [Carlo Gavazzi Holding AG]
ホームページ  https://gavazziautomation.com/
Logo CARLOGAVAZZI - Carlo Gavazzi Holding AG
部品情報 Output-Module for Elevators Type G 2130 55.1 700

G21305521700 データシート (HTML) - Carlo Gavazzi Holding AG




同様の部品番号 - G21305521700

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
MicroPower Direct, LLC
G213 MPD-G213 Datasheet
75Kb / 2P
Compact MiniDIP, 2W Single & Dual Output DC/DC Converters
logo
Global Mixed-mode Techn...
G2132 GMT-G2132 Datasheet
25Kb / 1P
Photoflash Capacitor Charger for DSC
logo
Multicomp Pro
G2135 MULTICOMP-G2135 Datasheet
262Kb / 1P
Multipurpose Enclosures
22/01/21 V1.0
logo
MicroPower Direct, LLC
G213E MPD-G213E Datasheet
199Kb / 2P
Low Cost, 2W Compact MiniDIP DC/DC Converters
G213EI MPD-G213EI Datasheet
204Kb / 2P
High Isolation, 2W Low Cost, MiniDIP DC/DC Converters
More results


同様の説明 - G21305521700

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SL Power Electronics
MAX-700 SLPOWER-MAX-700 Datasheet
85Kb / 2P
700, 750 WATTS MULTIPLE OUTPUT
MSC-750 SLPOWER-MSC-750 Datasheet
85Kb / 2P
700, 750 WATTS MULTIPLE OUTPUT
logo
Tyco Electronics
SQMR5220RJ MACOM-SQMR5220RJ Datasheet
740Kb / 8P
Power Filtering and Resistive Solutions for Elevators and Escalators
logo
MicroPower Direct, LLC
LDF24E-10-300 MPD-LDF24E-10-300 Datasheet
341Kb / 2P
300 - 700 mA Output Current
logo
XP Power Limited
QSB600 XPPOWER-QSB600 Datasheet
2Mb / 10P
600-700 W Isolated Output
logo
Naina Semiconductor ltd...
NDD701 NAINA-NDD701 Datasheet
180Kb / 3P
Diode-Diode Module, 700 Amps
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0589A TAI-SAW-TA0589A Datasheet
434Kb / 7P
SAW Filter 2130 MHz
logo
ZIEHL industrie-elektro...
T221120 ZIEHL-T221120 Datasheet
237Kb / 1P
PTC-Resistor-Relay Type MS40ZT for Elevators
logo
Carlo Gavazzi Holding A...
G21405520700 CARLOGAVAZZI-G21405520700 Datasheet
117Kb / 2P
I/O-Module for Elevators Type G 2140 55.0 700
G21404421700 CARLOGAVAZZI-G21404421700 Datasheet
98Kb / 2P
I/O-Module for Elevators Type G 2140 4421 700
More results




Carlo Gavazzi Holding AG について


Carlo Gavazzi Holding AG is a publicly-traded Swiss electronics company that designs, manufactures, and markets a wide range of automation components and systems for industrial and building automation applications. The company was founded in 1931 and is headquartered in Steinhausen, Switzerland.

Carlo Gavazzi's products include sensors, switches, relays, and control components, as well as monitoring and energy management systems for use in industrial and commercial applications. The company's products are used in a variety of industries, including manufacturing, building automation, renewable energy, and transportation.

Carlo Gavazzi also offers engineering and consulting services to help customers optimize their automation systems and improve energy efficiency. The company has a global presence, with operations in Europe, the Americas, and Asia, and sells its products through a network of distributors and partners around the world.

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com