データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AN80L19RMS データシート (PDF) - Panasonic Semiconductor

AN80L19RMS Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
部品番号 AN80L19RMS
ダウンロード  AN80L19RMS ダウンロード
ファイルサイズ   176.28 Kbytes
ページ   26 Pages
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
部品情報 Low-drop type positive output voltage regulator IC

AN80L19RMS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
AN80L19RMS Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

部品番号 AN80L19RMS
ダウンロード  AN80L19RMS Click to download

ファイルサイズ   176.28 Kbytes
ページ   26 Pages
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
部品情報 Low-drop type positive output voltage regulator IC

AN80L19RMS データシート (HTML) - Panasonic Semiconductor


AN80L19RMS 製品詳細

Overview
The AN80LXXRMS series is 0.15 A output low-drop output type positive voltage regulator IC with resetting function. 20 classifications of output voltages, 1.8 V, 1.9 V, 2.0 V, 2.1 V, 2.2 V, 2.5 V, 2.8 V, 2.9 V, 3.0 V, 3.1 V, 3.2 V, 3.3 V, 3.4 V, 3.5 V, 3.6 V, 4.8 V, 4.9 V, 5.0 V, 5.1 V and 5.2 V are available. In addition, it is adopting the surface mounting type package (Mini 5-pin plastic package), so that it is most suited for miniaturization and weight reduction of set equipment.

Features
• Minimum input and output voltage difference : 0.4 V max.
• High precision output voltage : (allowance : ± 3%)
• Built-in reset function terminal (High : Active)
• Built-in overcurrent limiting circuit
• Built-in circuit for limiting rush current at input voltage rising time
• Output voltage : 1.8 V to 5.2 V

Applications
• Cellular phone, PHS, analog cordless phone, other small sized potable equipment




同様の部品番号 - AN80L19RMS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
AN80L19RMS PANASONIC-AN80L19RMS Datasheet
321Kb / 27P
Positive output, low dropout voltage regulator (150 mA type)
More results


同様の説明 - AN80L19RMS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AUK corp
S52XXM AUK-S52XXM Datasheet
365Kb / 6P
Low Drop Output Voltage Regulator
S78DL05L AUK-S78DL05L Datasheet
223Kb / 3P
Low Drop output Voltage Regulator
S5225M AUK-S5225M Datasheet
427Kb / 7P
Low Drop Output Voltage Regulator
S78DL05F AUK-S78DL05F_06 Datasheet
219Kb / 3P
Low Drop output Voltage Regulator
S78DL05L AUK-S78DL05L_07 Datasheet
159Kb / 4P
Low Drop output Voltage Regulator
S78DL33F AUK-S78DL33F_07 Datasheet
153Kb / 4P
Low Drop output Voltage Regulator
S78DL33L AUK-S78DL33L_07 Datasheet
155Kb / 4P
Low Drop output Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
LR1118 UTC-LR1118_14 Datasheet
257Kb / 8P
LOW DROP POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
KODENSHI_AUK CORP.
S78DL05 KODENSHI-S78DL05 Datasheet
99Kb / 4P
Low Drop output Voltage Regulator
S78DL33 KODENSHI-S78DL33 Datasheet
99Kb / 4P
Low Drop output Voltage Regulator
More results




Panasonic Semiconductor について


Panasonic Semiconductorは、日本の電子会社であるPanasonic Corporationの子会社です。
Panasonic Semiconductorは、自動車、産業、消費者市場のさまざまな用途向けに、マイクロコントローラー、センサー、電力管理ICS、およびその他の電子部品を含む幅広い製品を提供します。
同社は品質と信頼性に焦点を当てていることで知られており、その製品は電力管理、照明、その他のアプリケーションで広く使用されています。
パナソニック半導体はいくつかの国で事業を展開しており、アジア太平洋地域の電子部品の主要なサプライヤーの1つです。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com