データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

XKZA15022 データシート (PDF) - Schneider Electric

XKZA15022 Datasheet PDF - Schneider Electric
部品番号 XKZA15022
ダウンロード  XKZA15022 ダウンロード
ファイルサイズ   133.94 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
部品情報 potentiometer - 2200 Ohm - 15 mm - for XKB/XKD/XKM

XKZA15022 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
XKZA15022 Datasheet PDF - Schneider Electric

部品番号 XKZA15022
ダウンロード  XKZA15022 Click to download

ファイルサイズ   133.94 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
部品情報 potentiometer - 2200 Ohm - 15 mm - for XKB/XKD/XKM

XKZA15022 データシート (HTML) - Schneider Electric




同様の部品番号 - XKZA15022

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
XKZA15047 SCHNEIDER-XKZA15047 Datasheet
134Kb / 2P
potentiometer - 4700 Ohm - for XKB XKD XKM
Feb 10, 2022
More results


同様の説明 - XKZA15022

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD7376 AD-AD7376 Datasheet
335Kb / 12P
-15 V Operation Digital Potentiometer
REV.0
logo
Bourns Electronic Solut...
PDA17 BOURNS-PDA17 Datasheet
266Kb / 3P
17 mm Rotary Potentiometer
PTV09 BOURNS-PTV09 Datasheet
208Kb / 2P
9 mm Potentiometer
PTV09 BOURNS-PTV09_13 Datasheet
1Mb / 4P
9 mm Potentiometer
PTVPTT BOURNS-PTVPTT Datasheet
298Kb / 3P
12 mm Potentiometer
logo
Schneider Electric
XKBZ1547 SCHNEIDER-XKBZ1547 Datasheet
102Kb / 2P
potentiometer - 4700 Ohm - 15 mm - for XKB
Feb 10, 2022
XKBZ981 SCHNEIDER-XKBZ981 Datasheet
145Kb / 2P
potentiometer adaptation kit size 15 - compatible with XKB
Feb 10, 2022
XKDZ1547 SCHNEIDER-XKDZ1547 Datasheet
134Kb / 2P
potentiometer - 4700 Ohm - 15 mm - for XKD
Feb 10, 2022
XKZA15047 SCHNEIDER-XKZA15047 Datasheet
134Kb / 2P
potentiometer - 4700 Ohm - for XKB XKD XKM
Feb 10, 2022
XKZA15100 SCHNEIDER-XKZA15100 Datasheet
131Kb / 2P
potentiometer -10000 Ohm - for XKB XKD XKM
Feb 10, 2022
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com