データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

QPA9801 データシート (PDF) - Qorvo, Inc

QPA9801 Datasheet PDF - Qorvo, Inc
部品番号 QPA9801_V01
ダウンロード  QPA9801 ダウンロード
ファイルサイズ   882.16 Kbytes
ページ   13 Pages
メーカー  QORVO [Qorvo, Inc]
ホームページ  https://www.qorvo.com/
Logo QORVO - Qorvo, Inc
部品情報 1805 ??2400 MHz 1/4W Balanced Amplifier

QPA9801 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
QPA9801 Datasheet PDF - Qorvo, Inc

部品番号 QPA9801_V01
ダウンロード  QPA9801 Click to download

ファイルサイズ   882.16 Kbytes
ページ   13 Pages
メーカー  QORVO [Qorvo, Inc]
ホームページ  https://www.qorvo.com/
Logo QORVO - Qorvo, Inc
部品情報 1805 ??2400 MHz 1/4W Balanced Amplifier

QPA9801 データシート (HTML) - Qorvo, Inc




同様の部品番号 - QPA9801_V01

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Qorvo, Inc
QPA9801PCB401 QORVO-QPA9801PCB401 Datasheet
913Kb / 11P
1805 ??2400 MHz 1/4W Balanced Amplifier
QPA9801SR QORVO-QPA9801SR Datasheet
913Kb / 11P
1805 ??2400 MHz 1/4W Balanced Amplifier
QPA9801TR13 QORVO-QPA9801TR13 Datasheet
913Kb / 11P
1805 ??2400 MHz 1/4W Balanced Amplifier
More results


同様の説明 - QPA9801_V01

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tyco Electronics
MAAPSS0066 MACOM-MAAPSS0066 Datasheet
233Kb / 5P
WDCT Power Amplifier 2400 - 2500 MHz
logo
Stealth Microwave, Inc.
SM1819-52LD STEALTH_MICROWAVE-SM1819-52LD Datasheet
150Kb / 3P
1805 - 1880 MHz 160 Watt Power Amplifier
logo
M/A-COM Technology Solu...
SMA33-1 MA-COM-SMA33-1 Datasheet
1Mb / 2P
Cascadable Amplifier 2 to 2400 MHz
logo
TriQuint Semiconductor
QPA9807 TRIQUINT-QPA9807 Datasheet
1,011Kb / 8P
2300 - 2700 MHz 1/4W Balanced Amplifier
QPA9842 TRIQUINT-QPA9842 Datasheet
645Kb / 8P
3400 - 3800 MHz 1/4W Balanced Amplifier
QPA9805 TRIQUINT-QPA9805 Datasheet
956Kb / 11P
600 ??1000 MHz 1/2W Balanced Amplifier
logo
Qorvo, Inc
QPA9801 QORVO-QPA9801 Datasheet
913Kb / 11P
1805 ??2400 MHz 1/4W Balanced Amplifier
QPA9805 QORVO-QPA9805 Datasheet
929Kb / 13P
600 ??1000 MHz 1/2W Balanced Amplifier
November 4, 2020
QPA9807 QORVO-QPA9807 Datasheet
1Mb / 10P
2300 ??2700 MHz 1/4W Balanced Amplifier
November 4, 2020
QPA9842 QORVO-QPA9842 Datasheet
896Kb / 11P
2700 ??3800 MHz 1/4W Balanced Amplifier
November 4, 2020
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com