データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

7498011122AR データシート (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7498011122AR Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
部品番号 7498011122AR
ダウンロード  7498011122AR ダウンロード
ファイルサイズ   360.44 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
部品情報 LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT

7498011122AR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
7498011122AR Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

部品番号 7498011122AR
ダウンロード  7498011122AR Click to download

ファイルサイズ   360.44 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
部品情報 LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT

7498011122AR データシート (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


7498011122AR 製品詳細

G Eigenschaften / general specifications :
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 85°C
Hochspannungsprüfung / Hipot test: 2250VDC 1min.
Geeignet für 10/100Base-TX gemäß IEEE 802.3u /
Compliant with IEEE 802.3u for 10/100Base-TX-Applications
Auto MDIX fähig / Auto MDIX capable




同様の部品番号 - 7498011122AR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7498011122R WURTH-7498011122R Datasheet
295Kb / 3P
LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100Base-T
More results


同様の説明 - 7498011122AR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7498011008 WURTH-7498011008 Datasheet
245Kb / 3P
LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
7499011002A WURTH-7499011002A Datasheet
232Kb / 3P
LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
7499011222A WURTH-7499011222A Datasheet
220Kb / 3P
LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
74990100011A WURTH-74990100011A Datasheet
207Kb / 3P
LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
74990110030 WURTH-74990110030 Datasheet
201Kb / 3P
LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
74990111215A WURTH-74990111215A Datasheet
234Kb / 3P
LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
7499010441 WURTH-7499010441 Datasheet
356Kb / 3P
LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
7497011611A WURTH-7497011611A Datasheet
401Kb / 3P
LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
7499031001A WURTH-7499031001A Datasheet
354Kb / 3P
LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
7498010210A WURTH-7498010210A Datasheet
396Kb / 3P
LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
2014-12-17 Rev 07
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com