データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

64008-0370 データシート (PDF) - Molex Electronics Ltd.

64008-0370 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
部品番号 64008-0370
ダウンロード  64008-0370 ダウンロード
ファイルサイズ   110.51 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
部品情報 Crimp Tool Kit for 16mm2 Compression Lugs

64008-0370 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
64008-0370 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

部品番号 64008-0370
ダウンロード  64008-0370 Click to download

ファイルサイズ   110.51 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
部品情報 Crimp Tool Kit for 16mm2 Compression Lugs

64008-0370 データシート (HTML) - Molex Electronics Ltd.


64008-0370 製品詳細

SCOPE

Tooling: The Square “DIN” style die sets are used with two machines and each machine requires an adapter for
the square “DIN” dies. The Molex UP60, order number 63801-8900 will process the square “DIN” style
die sets with the 63801-8901 adapter. The Molex 12 ton battery crimp tool, order number 63816-1000
will process the square “DIN” style die sets with the 63816-1100 adapter. Refer to the appropriate
crimper instruction manual for installation and operation information.

Products: Metric Compression Lug Terminals and Splices 16mm² (6 AWG). Refer to the Product part number
charts on this sheet for terminals with the barrel and tongue styles listed above.




同様の部品番号 - 64008-0370

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
64008-0170 MOLEX11-64008-0170 Datasheet
54Kb / 1P
Square DIN style die sets used with Metric 6mm (10 AWG) compression lug.
64008-0170 MOLEX-64008-0170 Datasheet
109Kb / 2P
Crimp Tool Kit for 6mm2 Compression Lugs
11-03-13
64008-0270 MOLEX-64008-0270 Datasheet
109Kb / 2P
Crimp Tool Kit for 10mm2 Compression Lugs
11-03-13
64008-0470 MOLEX11-64008-0470 Datasheet
54Kb / 1P
Square DIN style die sets used with Metric 25mm (4 AWG) compression lug
64008-0470 MOLEX-64008-0470 Datasheet
111Kb / 2P
Crimp Tool Kit for 25mm2 Compression Lugs
11-03-13
More results


同様の説明 - 64008-0370

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
64008-0570 MOLEX-64008-0570 Datasheet
110Kb / 2P
Crimp Tool Kit for 35mm2 Compression Lugs
11-03-13
64008-1170 MOLEX-64008-1170 Datasheet
110Kb / 2P
Crimp Tool Kit for 120mm2 Compression Lugs
11-03-13
ATS-640080170 MOLEX-ATS-640080170 Datasheet
109Kb / 2P
Crimp Tool Kit for 6mm2 Compression Lugs
11-03-13
ATS-640080270 MOLEX-ATS-640080270 Datasheet
109Kb / 2P
Crimp Tool Kit for 10mm2 Compression Lugs
11-03-13
ATS-640080470 MOLEX-ATS-640080470 Datasheet
111Kb / 2P
Crimp Tool Kit for 25mm2 Compression Lugs
11-03-13
ATS-640080770 MOLEX-ATS-640080770 Datasheet
111Kb / 2P
Crimp Tool Kit for 70mm2 Compression Lugs
11-03-13
ATS-640080870 MOLEX-ATS-640080870 Datasheet
111Kb / 2P
Crimp Tool Kit for 95mm2 Compression Lugs
11-03-13
ATS-640080970 MOLEX-ATS-640080970 Datasheet
111Kb / 2P
Crimp Tool Kit for 120mm2 Compression Lugs
11-03-13
ATS-640081070 MOLEX-ATS-640081070 Datasheet
112Kb / 2P
Crimp Tool Kit for 150mm2 Compression Lugs
11-03-13
ATS-640081270 MOLEX-ATS-640081270 Datasheet
110Kb / 2P
Crimp Tool kit for 150mm짼 Compression Lugs (14mm wide)
11-03-13
More results




Molex Electronics Ltd. について


Molex Electronics Ltd.はKoch Industries、Inc。の子会社であり、電子および光ファイバー相互接続ソリューションのグローバルメーカーです。

同社は1938年に設立され、イリノイ州ライルに本社を置いています。

Molexは、コネクタ、ケーブルアセンブリ、スイッチ、その他のパッシブコンポーネントなど、幅広い相互接続製品を提供しています。

これらの製品は、自動車、データ通信、家電、産業機器、医療機器、通信など、さまざまな業界で使用されています。

Molexは、40か国以上の運営と施設を備えており、Interconnect Solutions市場でのイノベーションとテクノロジーのリーダーシップで知られています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com