データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ATS-638235800 データシート (PDF) - Molex Electronics Ltd.

ATS-638235800 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
部品番号 ATS-638235800
ダウンロード  ATS-638235800 ダウンロード
ファイルサイズ   568.09 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
部品情報 Hand Crimp Tool For 3.7 Led Plug Male Crimp Terminals

ATS-638235800 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
ATS-638235800 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

部品番号 ATS-638235800
ダウンロード  ATS-638235800 Click to download

ファイルサイズ   568.09 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
部品情報 Hand Crimp Tool For 3.7 Led Plug Male Crimp Terminals

ATS-638235800 データシート (HTML) - Molex Electronics Ltd.


ATS-638235800 製品詳細

FEATURES
A full cycle ratcheting hand tool ensures complete crimps
Ergonomic soft grip handles for comfortable crimping
A precision user-friendly terminal locator wire stop holds terminals in the proper crimping position
Right and Left handed applications
This tool is IPC/WHMA A-620 Class 2 compliant as indicated
This tool is RoHS compliant, however RoHS compliant is not required




同様の部品番号 - ATS-638235800

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
ATS-638235100 MOLEX-ATS-638235100 Datasheet
541Kb / 8P
Hand Crimp Tool for 2.0 W/B Crimp Receptacle Terminal & SMEC Crimp Receptacle Terminal
08-07-14
ATS-638235200 MOLEX-ATS-638235200 Datasheet
534Kb / 7P
Hand Crimp Tool for 2.50mm (.098) / 3.00mm (.118) Pitch Wire-to-Board Female Crimp Terminal
06-17-10
ATS-6382353HM MOLEX-ATS-6382353HM Datasheet
351Kb / 6P
Hand Crimp Tool for Wire-to-Wire and Wire-to-Board Terminals
10-13-10
ATS-6382354HM MOLEX-ATS-6382354HM Datasheet
351Kb / 6P
Hand Crimp Tool for Wire-to-Wire and Wire-to-Board Terminals
10-13-10
ATS-6382355HM MOLEX-ATS-6382355HM Datasheet
1Mb / 9P
Tool Kit for 250 MP-Lock Terminal
03-09-11
More results


同様の説明 - ATS-638235800

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
63811-5300 MOLEX11-63811-5300 Datasheet
42Kb / 1P
Hand Crimp Tool for Crimp Terminals
63819-0100 MOLEX11-63819-0100 Datasheet
45Kb / 1P
Hand Crimp Tool for Crimp Terminals
63823-3300 MOLEX11-63823-3300 Datasheet
32Kb / 1P
Hand Crimp Tool for Crimp Terminals
63823-5800 MOLEX11-63823-5800 Datasheet
40Kb / 1P
Hand Crimp Tool For 3.7 Led Plug Male Crimp Terminals
0638116700 MOLEX-0638116700 Datasheet
34Kb / 1P
Hand Crimp Tool for Crimp Terminals
11/02/2021
0638115400 MOLEX-0638115400 Datasheet
38Kb / 2P
Hand Crimp Tool for Crimp Terminals
11/02/2021
0638253100 MOLEX-0638253100 Datasheet
33Kb / 1P
Hand Crimp Tool for Crimp Terminals
11/02/2021
ATS-6382755HM MOLEX-ATS-6382755HM Datasheet
695Kb / 7P
Hand Crimp Tool for CMC Male Crimp Terminals
01-12-18
0638275500 MOLEX-0638275500 Datasheet
695Kb / 7P
Hand Crimp Tool for CMC Male Crimp Terminals
1-12-18
0638235800 MOLEX-0638235800 Datasheet
32Kb / 1P
Hand Crimp Tool For 3.7 Led Plug Male Crimp Terminals
08/26/2022
More results




Molex Electronics Ltd. について


Molex Electronics Ltd.はKoch Industries、Inc。の子会社であり、電子および光ファイバー相互接続ソリューションのグローバルメーカーです。

同社は1938年に設立され、イリノイ州ライルに本社を置いています。

Molexは、コネクタ、ケーブルアセンブリ、スイッチ、その他のパッシブコンポーネントなど、幅広い相互接続製品を提供しています。

これらの製品は、自動車、データ通信、家電、産業機器、医療機器、通信など、さまざまな業界で使用されています。

Molexは、40か国以上の運営と施設を備えており、Interconnect Solutions市場でのイノベーションとテクノロジーのリーダーシップで知られています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com