データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ATS-639006500 データシート (PDF) - Molex Electronics Ltd.

ATS-639006500 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
部品番号 ATS-639006500
ダウンロード  ATS-639006500 ダウンロード
ファイルサイズ   185.91 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
部品情報 Fine Adjust Applicator for SL??Crimp Terminal

ATS-639006500 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
ATS-639006500 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

部品番号 ATS-639006500
ダウンロード  ATS-639006500 Click to download

ファイルサイズ   185.91 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
部品情報 Fine Adjust Applicator for SL??Crimp Terminal

ATS-639006500 データシート (HTML) - Molex Electronics Ltd.


ATS-639006500 製品詳細

FEATURES
Quick punch removal with the push of a button for fast and easy tooling change
Applicator designed to industry standard mounting and shut height 135.80mm (5.346")
Quick set-up time; plus the crimp height, track and feed adjustments can be set without removing the applicator
from the press
Fine adjustment allows users to achieve target with little effort by adjusting in increments of .015mm (.0006") for
conductor crimp height and .063mm (.0025") for insulation height
Independent adjustment rings allow users to quickly adjust the conductor or insulation crimp height without
affecting each other
Directly adapts to most automatic wire processing machines




同様の部品番号 - ATS-639006500

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
ATS-639006100 MOLEX-ATS-639006100 Datasheet
471Kb / 5P
Fine Adjust Applicator for KK .156 Crimp Terminal-Humpback with Anti-Fish hook
02-25-16
ATS-639006400 MOLEX-ATS-639006400 Datasheet
172Kb / 5P
Fine Adjust Applicator for 2.00mm (.079) Pitch, Wire-to-Board, Crimp Terminal
12-07-07
ATS-639006600 MOLEX-ATS-639006600 Datasheet
272Kb / 5P
Fine Adjust Applicator for 1.25mm (.049) Pitch Wire-to-Board Terminals
09-06-16
ATS-639006700 MOLEX-ATS-639006700 Datasheet
191Kb / 5P
FineAdjust for Mini-Fit Plus Terminals
03-25-08
More results


同様の説明 - ATS-639006500

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
63900-3100 MOLEX-63900-3100 Datasheet
327Kb / 5P
Fine Adjust Applicator for SL??Crimp Terminals
01-18-11
ATS-639001500 MOLEX-ATS-639001500 Datasheet
298Kb / 5P
Fine Adjust Applicator for SL??Crimp Terminals
09-21-10
ATS-639003200 MOLEX-ATS-639003200 Datasheet
323Kb / 5P
Fine Adjust Applicator for SL??Crimp Terminals
10-15-10
ATS-639003400 MOLEX-ATS-639003400 Datasheet
272Kb / 5P
Fine Adjust Applicator for SL??Crimp Terminal
02-28-08
ATS-639003500 MOLEX-ATS-639003500 Datasheet
203Kb / 5P
Fine Adjust Applicator for SL??Crimp Terminal
02-27-08
ATS-639003600 MOLEX-ATS-639003600 Datasheet
270Kb / 5P
Fine Adjust Applicator for SL??Crimp Terminal
02-27-08
ATS-639014500 MOLEX-ATS-639014500 Datasheet
300Kb / 5P
Fine Adjust Applicator for SL??Crimp Terminal
03-17-09
ATS-639014600 MOLEX-ATS-639014600 Datasheet
297Kb / 5P
Fine Adjust Applicator for SL??Crimp Terminal
03-06-09
ATS-639020600 MOLEX-ATS-639020600 Datasheet
333Kb / 5P
Fine Adjust Applicator for SL??Crimp Terminal
05-10-10
ATS-639027800 MOLEX-ATS-639027800 Datasheet
268Kb / 5P
Fine Adjust Applicator for SL??Crimp Terminal
01-20-14
More results




Molex Electronics Ltd. について


Molex Electronics Ltd.はKoch Industries、Inc。の子会社であり、電子および光ファイバー相互接続ソリューションのグローバルメーカーです。

同社は1938年に設立され、イリノイ州ライルに本社を置いています。

Molexは、コネクタ、ケーブルアセンブリ、スイッチ、その他のパッシブコンポーネントなど、幅広い相互接続製品を提供しています。

これらの製品は、自動車、データ通信、家電、産業機器、医療機器、通信など、さまざまな業界で使用されています。

Molexは、40か国以上の運営と施設を備えており、Interconnect Solutions市場でのイノベーションとテクノロジーのリーダーシップで知られています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com