データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MMB-04-20-MM データシート (PDF) - Maxtena Inc.

MMB-04-20-MM Datasheet PDF - Maxtena Inc.
部品番号 MMB-04-20-MM
ダウンロード  MMB-04-20-MM ダウンロード
ファイルサイズ   1056.13 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  MAXTENA [Maxtena Inc.]
ホームページ  https://maxtena.com/
Logo MAXTENA - Maxtena Inc.
部品情報 Magnetic mount bracket with cable and SMA F connector

MMB-04-20-MM Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MMB-04-20-MM Datasheet PDF - Maxtena Inc.

部品番号 MMB-04-20-MM
ダウンロード  MMB-04-20-MM Click to download

ファイルサイズ   1056.13 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  MAXTENA [Maxtena Inc.]
ホームページ  https://maxtena.com/
Logo MAXTENA - Maxtena Inc.
部品情報 Magnetic mount bracket with cable and SMA F connector

MMB-04-20-MM データシート (HTML) - Maxtena Inc.


MMB-04-20-MM 製品詳細

Features
• Gasket suitable for magnetic surface
• Suitable for various connector mount antenna
• Equipped with D302 cable
• Possible frequency transfer up to 6 GHz
• Robust construction
• Strong magnet for metal surface
• Mounting hole 19 mm/square 15x15 mm

Applications
• Magnet mount
• Fits a variety of antennas types




同様の部品番号 - MMB-04-20-MM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Maxtena Inc.
MMB-04-21-AM MAXTENA-MMB-04-21-AM Datasheet
1Mb / 2P
Adhesive/ magnetic mount bracket with cable and SMA F connector
REV A
MMB-04-23-AM MAXTENA-MMB-04-23-AM Datasheet
983Kb / 2P
Magnetic/Adhesive mount bracket mount with SMA Female
REV A
More results


同様の説明 - MMB-04-20-MM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
2134993000 MOLEX-2134993000 Datasheet
36Kb / 1P
GNSS External Antenna, Magnetic Mount, 3.0m Cables with SMA Male Connector
logo
Amphenol Corporation
2921-40050-XS AMPHENOL-2921-40050-XS Datasheet
105Kb / 1P
SMA F NON-MAGNETIC LITE TOUCH CONNECTOR FOR CPW/MICROSTRIP
logo
Molex Electronics Ltd.
2134993000 MOLEX-2134993000_V01 Datasheet
37Kb / 1P
GNSS External Antenna, Magnetic Mount, 3.0m Cables with SMA Male Connector
03/28/2022
logo
Maxtena Inc.
MMB-04-17-SM MAXTENA-MMB-04-17-SM Datasheet
1Mb / 2P
Screw mount antenna bracket with RG174 or LL100 cable and SMA F connector
REV A
MMB-04-18-SM MAXTENA-MMB-04-18-SM Datasheet
1Mb / 2P
Screw mount bracket with cable and SMA F connector
REV A
MMB-04-19-MM MAXTENA-MMB-04-19-MM Datasheet
1,015Kb / 2P
Magnetic mount bracket with cable and SMA Male connector
REV A
MMB-04-21-AM MAXTENA-MMB-04-21-AM Datasheet
1Mb / 2P
Adhesive/ magnetic mount bracket with cable and SMA F connector
REV A
MMB-04-23-AM MAXTENA-MMB-04-23-AM Datasheet
983Kb / 2P
Magnetic/Adhesive mount bracket mount with SMA Female
REV A
logo
Amphenol SV Microwave
2921-61670 SVMICROWAVE-2921-61670 Datasheet
98Kb / 1P
SMA STR. F CONNECTOR FOR TFLEX405 CABLE
04/21
2921-40050-XS SVMICROWAVE-2921-40050-XS Datasheet
527Kb / 1P
SMA F NON-MAGNETIC LITE TOUCH CONNECTOR FOR CPW/MICROSTRIP
05/20
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com