データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

0912044 データシート (PDF) - PHOENIX CONTACT

0912044 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
部品番号 0912044
ダウンロード  0912044 ダウンロード
ファイルサイズ   59.62 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 Electronic device circuit breaker - ECP-E3 4A

0912044 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
0912044 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

部品番号 0912044
ダウンロード  0912044 Click to download

ファイルサイズ   59.62 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 Electronic device circuit breaker - ECP-E3 4A

0912044 データシート (HTML) - PHOENIX CONTACT


0912044 製品詳細

Electronic device circuit breaker, Number of positions: 1, Connection method: Screw connection, Width: 12.5 mm,
Fuse type: Electronic, Fuse type: Automatic device, Mounting type: On base element, Color: black

Why buy this product
■ Includes the advantages of current limitation
■ Output voltage of switched-mode power supply unit remains stable
■ Sufficient supply of all error-free load circuits
■ In addition, the ECP-E2 can be controlled remotely by the control input (12), e.g., by means of a PLC
■ Application - all aspects of the switched-mode power supply unit
■ Responds faster than switched-mode power supply unit to overload and short circuit




同様の部品番号 - 0912044

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
0912044 PHOENIX-0912044 Datasheet
881Kb / 10P
Electronic circuit breaker
2010-12-17
More results


同様の説明 - 0912044

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
0912033 PHOENIX-0912033 Datasheet
65Kb / 4P
Electronic device circuit breaker - ECP 6
0912034 PHOENIX-0912034 Datasheet
72Kb / 5P
Electronic device circuit breaker - ECP 4
0912050 PHOENIX-0912050 Datasheet
59Kb / 4P
Electronic device circuit breaker - ECP-E3 10A
0912052 PHOENIX-0912052 Datasheet
59Kb / 4P
Electronic device circuit breaker - ECP-E3 12A
0911034 PHOENIX-0911034 Datasheet
82Kb / 5P
Electronic device circuit breaker - ECP 2
09/11/2020
0900139 PHOENIX-0900139 Datasheet
73Kb / 5P
Electronic device circuit breaker - ECP-E2-1A
08/01/2016
0900317 PHOENIX-0900317 Datasheet
74Kb / 4P
Electronic device circuit breaker - ECP-E 3A
09.11.2012
0912041 PHOENIX-0912041 Datasheet
64Kb / 4P
Electronic device circuit breaker - ECP-E3 1A
08/01/2016
0912042 PHOENIX-0912042 Datasheet
59Kb / 4P
Electronic device circuit breaker - ECP-E3 2A
08/01/2016
0912043 PHOENIX-0912043 Datasheet
59Kb / 4P
Electronic device circuit breaker - ECP-E3 3A
08/01/2016
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com