データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2800868 データシート (PDF) - PHOENIX CONTACT

2800868 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
部品番号 2800868
ダウンロード  2800868 ダウンロード
ファイルサイズ   105.02 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 Thermomagnetic device circuit breaker - CB TM2 0.5A SFBP

2800868 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
2800868 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

部品番号 2800868
ダウンロード  2800868 Click to download

ファイルサイズ   105.02 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 Thermomagnetic device circuit breaker - CB TM2 0.5A SFBP

2800868 データシート (HTML) - PHOENIX CONTACT


2800868 製品詳細

Thermomagnetic device circuit breaker, 2-pos., tripping characteristic SFB, 2 PDT contacts, plug for base element.




同様の部品番号 - 2800868

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
2800860 PHOENIX-2800860 Datasheet
108Kb / 9P
Thermomagnetic device circuit breaker - CB TM1 3A F1P
18.01.2013
2800861 PHOENIX-2800861 Datasheet
109Kb / 9P
Thermomagnetic device circuit breaker - CB TM1 4A F1P
18.01.2013
2800862 PHOENIX-2800862 Datasheet
108Kb / 9P
Thermomagnetic device circuit breaker - CB TM1 5A F1P
18.01.2013
2800863 PHOENIX-2800863 Datasheet
108Kb / 9P
Thermomagnetic device circuit breaker - CB TM1 6A F1P
18.01.2013
2800864 PHOENIX-2800864 Datasheet
108Kb / 9P
Thermomagnetic device circuit breaker - CB TM1 8A F1P
18.01.2013
More results


同様の説明 - 2800868

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
2800875 PHOENIX-2800875 Datasheet
104Kb / 8P
Thermomagnetic device circuit breaker - CB TM2 8A SFBP
18.01.2013
2800835 PHOENIX-2800835 Datasheet
268Kb / 10P
Thermomagnetic device circuit breaker - CB TM1 0.5A SFBP
18.01.2013
2800869 PHOENIX-2800869 Datasheet
105Kb / 8P
Thermomagnetic device circuit breaker - CB TM2 1A SFBP
18.01.2013
2800871 PHOENIX-2800871 Datasheet
105Kb / 8P
Thermomagnetic device circuit breaker - CB TM2 3A SFBP
18.01.2013
2800872 PHOENIX-2800872 Datasheet
105Kb / 8P
Thermomagnetic device circuit breaker - CB TM2 4A SFBP
18.01.2013
2800873 PHOENIX-2800873 Datasheet
105Kb / 8P
Thermomagnetic device circuit breaker - CB TM2 5A SFBP
18.01.2013
2800874 PHOENIX-2800874 Datasheet
105Kb / 8P
Thermomagnetic device circuit breaker - CB TM2 6A SFBP
18.01.2013
2800876 PHOENIX-2800876 Datasheet
104Kb / 8P
Thermomagnetic device circuit breaker - CB TM2 10A SFBP
18.01.2013
2800877 PHOENIX-2800877 Datasheet
104Kb / 8P
Thermomagnetic device circuit breaker - CB TM2 12A SFBP
18.01.2013
2800878 PHOENIX-2800878 Datasheet
104Kb / 8P
Thermomagnetic device circuit breaker - CB TM2 16A SFBP
18.01.2013
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com