データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

QPA9907 データシート (PDF) - Qorvo, Inc

QPA9907 Datasheet PDF - Qorvo, Inc
部品番号 QPA9907_V01
ダウンロード  QPA9907 ダウンロード
ファイルサイズ   1761.48 Kbytes
ページ   14 Pages
メーカー  QORVO [Qorvo, Inc]
ホームページ  https://www.qorvo.com/
Logo QORVO - Qorvo, Inc
部品情報 2.5 ??2.7 GHz 4 W High-Efficiency Amplifier

QPA9907 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
QPA9907 Datasheet PDF - Qorvo, Inc

部品番号 QPA9907_V01
ダウンロード  QPA9907 Click to download

ファイルサイズ   1761.48 Kbytes
ページ   14 Pages
メーカー  QORVO [Qorvo, Inc]
ホームページ  https://www.qorvo.com/
Logo QORVO - Qorvo, Inc
部品情報 2.5 ??2.7 GHz 4 W High-Efficiency Amplifier

QPA9907 データシート (HTML) - Qorvo, Inc


QPA9907 製品詳細

Key Features
2.5 – 2.7 GHz
34.5 dB gain
Over 35 dBm P3dB
29.5% PAE at +28 dBm power output
-51 dBc ACPR DPD linearized at +28 dBm power
output with 5-carrier signal
1.8V logic compatible PA ON/OFF control
On chip ESD protection
5 x 5 mm Package




同様の部品番号 - QPA9907_V01

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Qorvo, Inc
QPA9907EVB-01 QORVO-QPA9907EVB-01 Datasheet
1Mb / 14P
2.5 ??2.7 GHz 4 W High-Efficiency Amplifier
More results


同様の説明 - QPA9907_V01

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TRF1123 TI-TRF1123 Datasheet
394Kb / 11P
2.1-GHz to 2.7-GHz 1-W Power Amplifier
logo
Analog Devices
ADL5571 AD-ADL5571 Datasheet
468Kb / 16P
2.5 GHz to 2.7 GHz WiMAX Power Amplifier
REV. 0
logo
Transcom, Inc.
TA024-025-35-35 TRANSCOM-TA024-025-35-35 Datasheet
29Kb / 1P
2.4 -2.5 GHz 4 W Amplifier
TA025-035-31-33 TRANSCOM-TA025-035-31-33 Datasheet
17Kb / 1P
2.5 - 3.5 GHz 2 W Amplifier
logo
ANADIGICS, Inc
AWT6261R ANADIGICS-AWT6261R Datasheet
414Kb / 8P
2.5-2.7 GHz Mobile WiMAX Power Amplifier Module
07/2008
logo
SiGe Semiconductor, Inc...
SE7262L SIGE-SE7262L Datasheet
137Kb / 2P
2.5-2.7 GHz WiMAX Power Amplifier
logo
TriQuint Semiconductor
QPD2731 TRIQUINT-QPD2731 Datasheet
1Mb / 11P
2.5 ??2.7 GHz, 110 W / 220 W, 48 V, Asymmetric Doherty
logo
Qorvo, Inc
QPA9907 QORVO-QPA9907 Datasheet
1Mb / 14P
2.5 ??2.7 GHz 4 W High-Efficiency Amplifier
TQM879006A QORVO-TQM879006A Datasheet
771Kb / 11P
1.4 ??2.7 GHz 1/4 W Digital Variable Amplifier
logo
Guerrilla RF, Inc.
GRF5526W GUERRILLA-GRF5526W Datasheet
1Mb / 19P
HIGH LINEARITY POWER AMPLIFIER 2.5 to 2.7 GHz
January 27, 2023
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com