データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TF4614 データシート (PDF) - Shenzhen Tuofeng Semiconductor Technology Co

TF4614 Datasheet PDF - Shenzhen Tuofeng Semiconductor Technology Co
部品番号 TF4614
ダウンロード  TF4614 ダウンロード
ファイルサイズ   4312.14 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  TUOFENG [Shenzhen Tuofeng Semiconductor Technology Co]
ホームページ  http://www.sztuofeng.com/?lang=en
Logo TUOFENG - Shenzhen Tuofeng Semiconductor Technology Co
部品情報 N and P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET

TF4614 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
TF4614 Datasheet PDF - Shenzhen Tuofeng Semiconductor Technology Co

部品番号 TF4614
ダウンロード  TF4614 Click to download

ファイルサイズ   4312.14 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  TUOFENG [Shenzhen Tuofeng Semiconductor Technology Co]
ホームページ  http://www.sztuofeng.com/?lang=en
Logo TUOFENG - Shenzhen Tuofeng Semiconductor Technology Co
部品情報 N and P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET

TF4614 データシート (HTML) - Shenzhen Tuofeng Semiconductor Technology Co


TF4614 製品詳細

Description
The TF4614 uses advanced trench technology to provide
excellent RDS(ON) and low gate charge . The complementary
MOSFETs may be used to form a level shifted high side switch,
and for a host of other applications.

General Features
● N-Channel
VDS = 40V,ID =8.0A
RDS(ON) < 22mΩ @ VGS=10V
RDS(ON) < 31mΩ @ VGS=4.5V
● P-Channel
VDS = -40V,ID = -7.0A
RDS(ON) < 35mΩ @ VGS=-10V
RDS(ON) < 48mΩ @ VGS=-4.5V
● High power and current handing capability
● Lead free product is acquired
● Surface mount package




同様の部品番号 - TF4614

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rhombus Industries Inc.
TF400-10 RHOMBUS-IND-TF400-10 Datasheet
32Kb / 1P
TF Series Fast tr High Performance 20 Section 10-Tap 28-Pin Delay Lines
TF400-10 RHOMBUS-IND-TF400-10 Datasheet
38Kb / 1P
TF Series High Performance 20 Section 10-Tap Delay Lines / SP3 Series
TF400-5 RHOMBUS-IND-TF400-5 Datasheet
32Kb / 1P
TF Series Fast tr High Performance 20 Section 10-Tap 28-Pin Delay Lines
TF400-5 RHOMBUS-IND-TF400-5 Datasheet
38Kb / 1P
TF Series High Performance 20 Section 10-Tap Delay Lines / SP3 Series
TF400-7 RHOMBUS-IND-TF400-7 Datasheet
32Kb / 1P
TF Series Fast tr High Performance 20 Section 10-Tap 28-Pin Delay Lines
More results


同様の説明 - TF4614

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
AP2030M ETC-AP2030M Datasheet
112Kb / 11P
N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
logo
Advanced Power Electron...
AP2530GY A-POWER-AP2530GY Datasheet
85Kb / 7P
N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
logo
GTM CORPORATION
GSS4503 GTM-GSS4503 Datasheet
557Kb / 7P
N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GSS4565 GTM-GSS4565 Datasheet
559Kb / 7P
N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GT2530 GTM-GT2530 Datasheet
390Kb / 7P
N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
logo
Advanced Power Electron...
AP4511GED A-POWER-AP4511GED Datasheet
120Kb / 7P
N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
AP4506GEM A-POWER-AP4506GEM Datasheet
123Kb / 7P
N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
AP4501GM A-POWER-AP4501GM Datasheet
212Kb / 8P
N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
AP4506GEH-HF A-POWER-AP4506GEH-HF Datasheet
116Kb / 7P
N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
logo
E-Tech Electronics LTD
GT2531 ETL-GT2531 Datasheet
394Kb / 7P
N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com