データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

VF40120C データシート (PDF) - Vishay Siliconix

VF40120C Datasheet PDF - Vishay Siliconix
部品番号 VF40120C
ダウンロード  VF40120C ダウンロード
ファイルサイズ   127.21 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 Dual High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.43 V at IF = 5 A

VF40120C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
VF40120C Datasheet PDF - Vishay Siliconix

部品番号 VF40120C
ダウンロード  VF40120C Click to download

ファイルサイズ   127.21 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 Dual High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.43 V at IF = 5 A

VF40120C データシート (HTML) - Vishay Siliconix


VF40120C 製品詳細

FEATURES
• Trench MOS Schottky technology
• Low forward voltage drop, low power losses
• High efficiency operation
• Solder bath temperature 275 °C max. 10 s,
per JESD 22-B106
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

TYPICAL APPLICATIONS
For use in high frequency DC/DC converters, switching
power supplies, freewheeling diodes, OR-ing diode, and
reverse battery protection.

MECHANICAL DATA
Case: ITO-220AB
Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating
Base P/N-M3 - halogen-free, RoHS-compliant, and
commercial grade
Terminals: matte tin plated leads, solderable per
J-STD-002 and JESD 22-B102
M3 suffix meets JESD 201 class 1A whisker test
Polarity: as marked
Mounting Torque: 10 in-lbs maximum




同様の部品番号 - VF40120C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
VF40120C VISHAY-VF40120C Datasheet
167Kb / 5P
Dual High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.43 V at IF = 5 A
19-May-08
VF40120C VISHAY-VF40120C Datasheet
78Kb / 4P
Dual High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
10-Nov-10
VF40120C VISHAY-VF40120C Datasheet
158Kb / 5P
Dual High Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.43 V at IF = 5 A
16-Aug-13
VF40120C VISHAY-VF40120C Datasheet
148Kb / 5P
Dual High Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
16-Aug-13
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
VF40120C DAESAN-VF40120C Datasheet
538Kb / 2P
Powerpack MOS Schottky Barrier Rectifier
More results


同様の説明 - VF40120C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
V30120S VISHAY-V30120S_08 Datasheet
165Kb / 5P
High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.43 V at IF = 5 A
19-May-08
V30200C VISHAY-V30200C Datasheet
158Kb / 5P
Dual High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.526 V at IF = 5 A
31-Jul-08
V40100G VISHAY-V40100G Datasheet
167Kb / 5P
Dual High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.42 V at IF = 5 A
19-May-08
V40100PG VISHAY-V40100PG_08 Datasheet
106Kb / 5P
Dual High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.420 V at IF = 5 A
26-May-08
V40120C VISHAY-V40120C_08 Datasheet
167Kb / 5P
Dual High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.43 V at IF = 5 A
19-May-08
V50100P VISHAY-V50100P_08 Datasheet
103Kb / 4P
Dual High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.375 V at IF = 5 A
26-May-08
V60200PG VISHAY-V60200PG Datasheet
104Kb / 4P
Dual High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.52 V at IF = 5 A
14-Oct-08
VB30120S-M3 VISHAY-VB30120S-M3 Datasheet
90Kb / 4P
High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.43 V at IF = 5 A
14-May-13
V60DM120C-M3 VISHAY-V60DM120C-M3 Datasheet
102Kb / 5P
Dual High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.43 V at IF = 5 A
22-Apr-15
V60M120C-M3 VISHAY-V60M120C-M3 Datasheet
129Kb / 4P
Dual High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.43 V at IF = 5 A
10-May-16
More results




Vishay Siliconix について


Vishay Siliconixは、パッシブ電子コンポーネントのグローバルメーカーであるVishay Intertechnologyの子会社です。
Vishay Siliconixは、パワーMOSFET、IGBT、およびその他のパワー半導体の設計、製造、およびマーケティングを専門としています。
同社は1962年に設立され、カリフォルニア州サンタクララに本社を置いています。
Vishay Siliconixは、再生可能エネルギーシステム、産業機器、コンピューティングと通信、自動車電子機器など、さまざまなアプリケーション向けの電源ソリューションを提供しています。
同社の製品は、高効率、低消費電力、高い信頼性のために設計されており、高度な製造プロセスを使用して最先端の施設で製造されています。
イノベーションと顧客満足度に焦点を当てたVishay Siliconixは、ニーズを満たすために顧客に最良の電力管理ソリューションを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com