データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GS2EU3N データシート (PDF) - Schneider Electric

GS2EU3N Datasheet PDF - Schneider Electric
部品番号 GS2EU3N_V01
ダウンロード  GS2EU3N ダウンロード
ファイルサイズ   236.24 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
部品情報 TeSys GS - switch-disconnectorfuse - 3 P - UL - 30 A- fuse size J

GS2EU3N Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
GS2EU3N Datasheet PDF - Schneider Electric

部品番号 GS2EU3N_V01
ダウンロード  GS2EU3N Click to download

ファイルサイズ   236.24 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
部品情報 TeSys GS - switch-disconnectorfuse - 3 P - UL - 30 A- fuse size J

GS2EU3N データシート (HTML) - Schneider Electric


GS2EU3N 製品詳細

Main
Range TeSys
Product name TeSys GS
Device short name GS2EU
Product or Component Type Switch-disconnector-fuse
Poles description 3P
Protected poles description 3t
Contacts type and composition 3 NO
[Ith] conventional free air
thermal current
30 A 104 °F (40 °C)
[Ie] rated operational current 30 A
Fuse type UL
Fuse size J
Network type DC AC
Network Frequency 50/60 Hz




同様の部品番号 - GS2EU3N_V01

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
GS2EU3N SCHNEIDER-GS2EU3N Datasheet
181Kb / 2P
TeSys GS - switch-disconnector-fuse - 3 P - UL - 30 A- fuse size J
Jul 18, 2021
More results


同様の説明 - GS2EU3N_V01

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
GS2TU3 SCHNEIDER-GS2TU3 Datasheet
177Kb / 2P
TeSys GS - switch-disconnector-fuse - 3 P - UL 800 A - fuse size J
Jul 18, 2021
GS2SU3 SCHNEIDER-GS2SU3 Datasheet
177Kb / 2P
TeSys GS - switch-disconnector-fuse - 3 P - UL 600 A - fuse size J
Jul 18, 2021
GS2QU3N SCHNEIDER-GS2QU3N Datasheet
132Kb / 2P
TeSys GS - switch-disconnector-fuse - 3 P - UL - 400 A- fuse size J
Jul 18, 2021
GS2MU3N SCHNEIDER-GS2MU3N Datasheet
140Kb / 3P
TeSys GS - switch-disconnector-fuse - 3 P - UL - 200 A- fuse size J
Jul 18, 2021
GS2EU3N SCHNEIDER-GS2EU3N Datasheet
181Kb / 2P
TeSys GS - switch-disconnector-fuse - 3 P - UL - 30 A- fuse size J
Jul 18, 2021
GS2JU3N SCHNEIDER-GS2JU3N_V01 Datasheet
207Kb / 4P
TeSys GS - switch-disconnectorfuse - 3 P - UL - 100 A- fuse size J
Jun 30, 2022
GS2MU3N SCHNEIDER-GS2MU3N_V01 Datasheet
372Kb / 4P
TeSys GS - switch-disconnector-fuse - 3 P - UL - 200 A- fuse size J
Jun 30, 2022
GS2QU3N SCHNEIDER-GS2QU3N_V01 Datasheet
146Kb / 3P
TeSys GS - switch-disconnector-fuse - - 3 P - UL - 400 A- fuse size J
Jun 30, 2022
GS2SU3 SCHNEIDER-GS2SU3_V01 Datasheet
190Kb / 2P
TeSys GS - switch-disconnector - fuse - 3 P - UL - 600 A- fuse size J
Jun 30, 2022
GS2TU3 SCHNEIDER-GS2TU3_V01 Datasheet
191Kb / 3P
TeSys GS - switch-disconnector-fuse - 3 P - UL - 800 A- fuse size J
Jun 30, 2022
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com