データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

VS-FC420SA10 データシート (PDF) - Vishay Siliconix

VS-FC420SA10 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
部品番号 VS-FC420SA10_V01
ダウンロード  VS-FC420SA10 ダウンロード
ファイルサイズ   157.27 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 SOT-227 Power Module Single Switch - Power MOSFET, 420 A

VS-FC420SA10 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
VS-FC420SA10 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

部品番号 VS-FC420SA10_V01
ダウンロード  VS-FC420SA10 Click to download

ファイルサイズ   157.27 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 SOT-227 Power Module Single Switch - Power MOSFET, 420 A

VS-FC420SA10 データシート (HTML) - Vishay Siliconix


VS-FC420SA10 製品詳細

FEATURES
• ID > 420 A, TC = 25 °C
• TrenchFET® power MOSFET
• Low input capacitance (Ciss)
• Reduced switching and conduction losses
• Ultra low gate charge (Qg)
• Avalanche energy rated (UIS)
• UL approved file E78996
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




同様の部品番号 - VS-FC420SA10_V01

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
VS-FC420SA10 VISHAY-VS-FC420SA10_V02 Datasheet
156Kb / 8P
SOT-227 Power Module Single Switch - Power MOSFET, 420 A
10-Sep-2019
More results


同様の説明 - VS-FC420SA10_V01

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
VS-FC220SA20 VISHAY-VS-FC220SA20_15 Datasheet
274Kb / 10P
SOT-227 Power Module Single Switch - Power MOSFET, 220 A
14-Aug-13
VS-FC220SA20 VISHAY-VS-FC220SA20 Datasheet
310Kb / 10P
SOT-227 Power Module Single Switch - Power MOSFET, 220 A
05-Weight-30
VS-FC420SA10 VISHAY-VS-FC420SA10 Datasheet
265Kb / 8P
SOT-227 Power ModuleSingle Switch - Power MOSFET, 420 A
27-Sep-17
VS-FC420SA15 VISHAY-VS-FC420SA15 Datasheet
178Kb / 9P
SOT-227 Power Module Single Switch - Power MOSFET, 400 A
18-Nov-2020
VS-FC270SA20 VISHAY-VS-FC270SA20 Datasheet
176Kb / 8P
SOT-227 Power Module Single Switch - Power MOSFET, 270 A
08-Jan-2021
VS-FC270SA20 VISHAY-VS-FC270SA20_V01 Datasheet
176Kb / 8P
SOT-227 Power Module Single Switch - Power MOSFET, 270 A
08-Jan-2021
VS-FC420SA15 VISHAY-VS-FC420SA15_V01 Datasheet
179Kb / 9P
SOT-227 Power Module Single Switch - Power MOSFET, 400 A
18-Nov-2020
VS-FC270SA20 VISHAY-VS-FC270SA20_V02 Datasheet
176Kb / 8P
SOT-227 Power Module Single Switch - Power MOSFET, 270 A
08-Jan-2021
VS-FC420SA10 VISHAY-VS-FC420SA10_V02 Datasheet
156Kb / 8P
SOT-227 Power Module Single Switch - Power MOSFET, 420 A
10-Sep-2019
VS-FC420SA15 VISHAY-VS-FC420SA15_V02 Datasheet
178Kb / 9P
SOT-227 Power Module Single Switch - Power MOSFET, 400 A
18-Nov-2020
More results




Vishay Siliconix について


Vishay Siliconixは、パッシブ電子コンポーネントのグローバルメーカーであるVishay Intertechnologyの子会社です。
Vishay Siliconixは、パワーMOSFET、IGBT、およびその他のパワー半導体の設計、製造、およびマーケティングを専門としています。
同社は1962年に設立され、カリフォルニア州サンタクララに本社を置いています。
Vishay Siliconixは、再生可能エネルギーシステム、産業機器、コンピューティングと通信、自動車電子機器など、さまざまなアプリケーション向けの電源ソリューションを提供しています。
同社の製品は、高効率、低消費電力、高い信頼性のために設計されており、高度な製造プロセスを使用して最先端の施設で製造されています。
イノベーションと顧客満足度に焦点を当てたVishay Siliconixは、ニーズを満たすために顧客に最良の電力管理ソリューションを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com