データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TGA1328-SCC データシート (PDF) - TriQuint Semiconductor

TGA1328-SCC Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor
部品番号 TGA1328-SCC
ダウンロード  TGA1328-SCC ダウンロード
ファイルサイズ   457.7 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
ホームページ  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
部品情報 DC-18GHz MPA with AGC

TGA1328-SCC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
TGA1328-SCC Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor

部品番号 TGA1328-SCC
ダウンロード  TGA1328-SCC Click to download

ファイルサイズ   457.7 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
ホームページ  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
部品情報 DC-18GHz MPA with AGC

TGA1328-SCC データシート (HTML) - TriQuint Semiconductor




同様の部品番号 - TGA1328-SCC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TriQuint Semiconductor
TGA1328-SCC TRIQUINT-TGA1328-SCC Datasheet
917Kb / 10P
DC-18GHz MPA with AGC
TGA1328-SCC TRIQUINT-TGA1328-SCC_15 Datasheet
917Kb / 10P
DC-18GHz MPA with AGC
More results


同様の説明 - TGA1328-SCC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
CCR-33 ETC1-CCR-33 Datasheet
194Kb / 2P
Miniature DC-18GHz SPDT Switch
logo
TriQuint Semiconductor
TGA4803 TRIQUINT-TGA4803 Datasheet
570Kb / 9P
DC to >50 GHz MPA with AGC
logo
Pasternack Enterprises,...
PE6090 PASTERNACK-PE6090 Datasheet
86Kb / 1P
TNC MALE PRECISION TERMINATION WITH CHIN FREQUENCY RANGE: DC TO 18GHz
logo
TriQuint Semiconductor
TGA1328-SCC TRIQUINT-TGA1328-SCC_15 Datasheet
917Kb / 10P
DC-18GHz MPA with AGC
TGA4803 TRIQUINT-TGA4803_15 Datasheet
565Kb / 9P
DC to 50 GHz MPA with AGC
TGS2306 TRIQUINT-TGS2306_15 Datasheet
361Kb / 8P
High Power DC - 18GHz SPDT FET Switch
logo
United Monolithic Semic...
CHU2277A98F UMS-CHU2277A98F_15 Datasheet
549Kb / 12P
W-band Multifunction: Multiplier / MPA
CHU3377 UMS-CHU3377_15 Datasheet
125Kb / 4P
W-band Multifunction: Multiplier / MPA
logo
Vishay Barry
T50R0-40-16X BARRY-T50R0-40-16X Datasheet
154Kb / 2P
40W DC-18GHz BeO Flanged Termination
REV.A MAR 22 2017
T50R0-40-17X BARRY-T50R0-40-17X Datasheet
160Kb / 2P
40W DC-18GHz BeO Flanged Termination
REV.A MAR 22 2017
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com