データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

US1AA データシート (PDF) - AiT Semiconductor Inc.

US1AA Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.
部品番号 US1AA
ダウンロード  US1AA ダウンロード
ファイルサイズ   238.56 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
ホームページ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
部品情報 SURFACE MOUNT ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER REVERSE VOLTAGE 50V TO 1000V FORWARD CURRENT 1A

US1AA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
US1AA Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.

部品番号 US1AA
ダウンロード  US1AA Click to download

ファイルサイズ   238.56 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
ホームページ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
部品情報 SURFACE MOUNT ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER REVERSE VOLTAGE 50V TO 1000V FORWARD CURRENT 1A

US1AA データシート (HTML) - AiT Semiconductor Inc.


US1AA 製品詳細

DESCRIPTION
The
US1A A ~US1M A are available in SMA p a ckage

FEATURES
⚫ For surface mounted applications
⚫ Low profile package
⚫ Glass Passivated Chip Junction
⚫ Easy to pick and place
⚫ High efficiency
⚫ Availabl e in SMA p ackage

MECHANICAL DATA
Case: SMA
Terminals: Solderable per MIL
STD 750,
Method 2026
Approx. Weig
ht: 0.055g / 0.002oz




同様の部品番号 - US1AA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
US1AA DAESAN-US1AA Datasheet
500Kb / 2P
ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
US1AAFC PANJIT-US1AAFC Datasheet
457Kb / 5P
Surface Mount Ultra Fast Recovery Rectifier
July 4,2020 US1AAFC_SERIES-REV.00
US1AAFC_R1_00001 PANJIT-US1AAFC_R1_00001 Datasheet
457Kb / 5P
Surface Mount Ultra Fast Recovery Rectifier
July 4,2020 US1AAFC_SERIES-REV.00
More results


同様の説明 - US1AA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GOOD-ARK Electronics
FF1 GOOD-ARK-FF1_15 Datasheet
214Kb / 4P
Surface Mount Glass Passivated Fast Recovery Rectifier Reverse Voltage 50~1000V Forward Current 1A
LF1 GOOD-ARK-LF1_15 Datasheet
179Kb / 4P
Surface Mount Glass Passivated Fast Recovery Rectifier Reverse Voltage 50~1000V Forward Current 1A
logo
AiT Semiconductor Inc.
1N4001 AITSEMI-1N4001 Datasheet
292Kb / 5P
RECTIFIER DIODE REVERSE VOLTAGE 50V TO 1000V FORWARD CURRENT 1A
REV1.2
1N4001F AITSEMI-1N4001F Datasheet
564Kb / 5P
RECTIFIER DIODES REVERSE VOLTAGE 50V TO 1000V FORWARD CURRENT 1A
REV1.1
1N4001WA AITSEMI-1N4001WA Datasheet
698Kb / 6P
RECTIFIER DIODE REVERSE VOLTAGE 50V TO 1000V FORWARD CURRENT 1A
REV1.0
DRS1AF AITSEMI-DRS1AF Datasheet
579Kb / 5P
FAST RECOVERY RECTIFIER DIODE REVERSE VOLTAGE 50V TO 1000V FORWARD CURRENT 1A
REV1.1
FR101W AITSEMI-FR101W Datasheet
473Kb / 5P
RECTIFIER DIODES REVERSE VOLTAGE -50V TO 1000V FORWARD CURRENT -1A
REV1.1
US1AF AITSEMI-US1AF Datasheet
551Kb / 5P
ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER DIODES REVERSE VOLTAGE 50V TO 1000V FORWARD CURRENT 1A
REV1.0
US1AW AITSEMI-US1AW Datasheet
552Kb / 6P
SURFACE MOUNT ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER REVERSE VOLTAGE 50V TO 1000V FORWARD CURRENT 1A
REV1.0
US2AB AITSEMI-US2AB Datasheet
244Kb / 5P
ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER REVERSE VOLTAGE 50V TO 1000V FORWARD CURRENT 2A
REV1.1
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com