データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NC7WZ07 データシート (PDF) - ON Semiconductor

NC7WZ07 Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 NC7WZ07
ダウンロード  NC7WZ07 ダウンロード
ファイルサイズ   462.25 Kbytes
ページ   11 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 TinyLogic UHS Dual Buffer (Open-Drain Outputs)

NC7WZ07 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
NC7WZ07 Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 NC7WZ07
ダウンロード  NC7WZ07 Click to download

ファイルサイズ   462.25 Kbytes
ページ   11 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 TinyLogic UHS Dual Buffer (Open-Drain Outputs)

NC7WZ07 データシート (HTML) - ON Semiconductor


NC7WZ07 製品詳細

Description
The NC7WZ07 is a dual buffer with open−drain outputs from
onsemi’s Ultra−High Speed (UHS) series of TinyLogic. The device is
fabricated with advanced CMOS technology to achieve ultra−high
speed with high output drive, while maintaining low static power
dissipation over a broad VCC operating range. The device is specified
to operate over a very broad VCC operating range. The device is
specified to operate over the 1.65 V to 5.5 V VCC range. The inputs
and outputs are high impedance when VCC is 0 V. Inputs tolerate
voltages up to 5.5 V independent of VCC operating voltage.

Features
• Ultra−High Speed: tPZL = 2.3 ns (Typical)
• High IOL Output Drive: ±24 mA at 3 V VCC
• Broad VCC Operating Range: 1.65 V to 5.50 V
• Power Down High−Impedance Inputs / Outputs
• Over−Voltage Tolerance Inputs Facilitate 5 V to 3 V Translation
• Proprietary Noise / EMI Reduction Circuitry
• Ultra−Small MicroPak™ Packages
• These Devices are Pb−Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS Compliant




同様の部品番号 - NC7WZ07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
NC7WZ07 FAIRCHILD-NC7WZ07 Datasheet
92Kb / 7P
TinyLogic UHS Dual Buffer (Open Drain Outputs)
NC7WZ07 FAIRCHILD-NC7WZ07 Datasheet
106Kb / 8P
TinyLogic UHS Dual Buffer (Open Drain Outputs)
logo
ON Semiconductor
NC7WZ07 ONSEMI-NC7WZ07 Datasheet
708Kb / 11P
TinyLogic UHS Dual Buffer
April 2013 Rev. 1.0.7
logo
Rohm
NC7WZ07FHX ROHM-NC7WZ07FHX Datasheet
988Kb / 9P
TinyLogic UHS Dual Buffer (Open-Drain Outputs)
logo
ON Semiconductor
NC7WZ07FHX ONSEMI-NC7WZ07FHX Datasheet
708Kb / 11P
TinyLogic UHS Dual Buffer
April 2013 Rev. 1.0.7
More results


同様の説明 - NC7WZ07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
NC7WZ07 FAIRCHILD-NC7WZ07 Datasheet
92Kb / 7P
TinyLogic UHS Dual Buffer (Open Drain Outputs)
NC7SZ05 FAIRCHILD-NC7SZ05_04 Datasheet
156Kb / 8P
TinyLogic UHS Inverter (Open Drain Output)
NC7WZ07 FAIRCHILD-NC7WZ07_05 Datasheet
106Kb / 8P
TinyLogic UHS Dual Buffer (Open Drain Outputs)
NC7WZ07 FAIRCHILD-NC7WZ07_11 Datasheet
650Kb / 9P
TinyLogic짰 UHS Dual Buffer (Open Drain Outputs)
logo
Rohm
NC7WZ07FHX ROHM-NC7WZ07FHX Datasheet
988Kb / 9P
TinyLogic UHS Dual Buffer (Open-Drain Outputs)
logo
ON Semiconductor
NC7SZ05 ONSEMI-NC7SZ05 Datasheet
635Kb / 12P
TinyLogic UHS Inverter, Open Drain Output
September 2009 Rev. 1.0.3
NC7WZ07 ONSEMI-NC7WZ07 Datasheet
708Kb / 11P
TinyLogic UHS Dual Buffer
April 2013 Rev. 1.0.7
NC7WZ16 ONSEMI-NC7WZ16 Datasheet
430Kb / 9P
TinyLogic UHS Dual Buffer
October-2017, Rev . 2
NC7SZ05 ONSEMI-NC7SZ05_V01 Datasheet
465Kb / 11P
TinyLogic UHS Inverter, Open Drain Output
April, 2022 ??Rev. 5
NC7WZ16 ONSEMI-NC7WZ16_V01 Datasheet
402Kb / 12P
TinyLogic UHS Dual Buffer
April, 2022 - Rev. 6
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com