データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI866X データシート (PDF) - Skyworks Solutions Inc.

SI866X Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.
部品番号 SI866X
ダウンロード  SI866X ダウンロード
ファイルサイズ   990.37 Kbytes
ページ   42 Pages
メーカー  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
ホームページ  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
部品情報 Low Power Six-Channel Digital Isolator

SI866X Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SI866X Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.

部品番号 SI866X
ダウンロード  SI866X Click to download

ファイルサイズ   990.37 Kbytes
ページ   42 Pages
メーカー  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
ホームページ  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
部品情報 Low Power Six-Channel Digital Isolator

SI866X データシート (HTML) - Skyworks Solutions Inc.


SI866X 製品詳細

KEY FEATURES
• High-speed operation
• DC to 150 Mbps
• No start-up initialization required
• Wide Operating Supply Voltage
• 2.5–5.5 V
• Up to 5000 VRMS isolation
• 60-year life at rated working voltage
• High electromagnetic immunity
• Ultra low power (typical)
• 5 V Operation
• 1.6 mA per channel at 1 Mbps
• 5.5 mA per channel at 100 Mbps
• 2.5 V Operation
• 1.5 mA per channel at 1 Mbps
• 3.5 mA per channel at 100 Mbps
• Schmitt trigger inputs
• Selectable fail-safe mode
• Default high or low output (ordering
option)
• Precise timing (typical)
• 10 ns propagation delay
• 1.5 ns pulse width distortion
• 0.5 ns channel-channel skew
• 2 ns propagation delay skew
• 5 ns minimum pulse width
• Transient Immunity 50 kV/μs
• AEC-Q100 qualification
• Wide temperature range
• –40 to 125 °C
• RoHS-compliant packages
• SOIC-16 wide body
• SOIC-16 narrow body
• QSOP-16
• Automotive-grade OPNs available
• AIAG compliant PPAP documentation
support
• IMDS and CAMDS listing support




同様の部品番号 - SI866X

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Silicon Laboratories
SI866X SILABS-SI866X Datasheet
633Kb / 47P
Si86xx 1 Mbps Data Sheet
Rev. 1.03
More results


同様の説明 - SI866X

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX14850 MAXIM-MAX14850 Datasheet
2Mb / 16P
Six-Channel Digital Isolator
Rev 0; 3/12
logo
Silicon Laboratories
SI8431BB-C-IS SILABS-SI8431BB-C-IS Datasheet
498Kb / 38P
LOW-POWER TRIPLE-CHANNEL DIGITAL ISOLATOR
SI8460 SILABS-SI8460 Datasheet
451Kb / 36P
LOW POWER SIX-CHANNEL DIGITAL ISOLATOR
SI8660BA-B-IS1 SILABS-SI8660BA-B-IS1 Datasheet
493Kb / 40P
LOW POWER SIX-CHANNEL DIGITAL ISOLATOR
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX14850 MAXIM-MAX14850_14 Datasheet
899Kb / 17P
Six-Channel Digital Isolator
Rev 2; 11/14
logo
Silicon Laboratories
SI846X SILABS-SI846X Datasheet
1Mb / 36P
LOW POWER SIX-CHANNEL DIGITAL ISOLATOR
SI8660 SILABS-SI8660 Datasheet
944Kb / 43P
Low Power Six-Channel Digital Isolator
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX14850 MAXIM-MAX14850_V01 Datasheet
1,005Kb / 17P
Six-Channel Digital Isolator
2019
logo
Skyworks Solutions Inc.
SI843X SKYWORKS-SI843X Datasheet
1Mb / 36P
LOW-POWER TRIPLE-CHANNEL DIGITAL ISOLATOR
Rev. 1.7
SI846X SKYWORKS-SI846X Datasheet
1Mb / 35P
LOW POWER SIX-CHANNEL DIGITAL ISOLATOR
Rev. 1.6
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com