データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HGCB3512DBD1M00 データシート (PDF) - Stackpole Electronics, Inc.

HGCB3512DBD1M00 Datasheet PDF - Stackpole Electronics, Inc.
部品番号 HGCB3512DBD1M00
ダウンロード  HGCB3512DBD1M00 ダウンロード
ファイルサイズ   239.59 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  SEI [Stackpole Electronics, Inc.]
ホームページ  https://www.seielect.com/
Logo SEI - Stackpole Electronics, Inc.
部品情報 Thick Film Precision High Resistance Chip Resistor

HGCB3512DBD1M00 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
HGCB3512DBD1M00 Datasheet PDF - Stackpole Electronics, Inc.

部品番号 HGCB3512DBD1M00
ダウンロード  HGCB3512DBD1M00 Click to download

ファイルサイズ   239.59 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  SEI [Stackpole Electronics, Inc.]
ホームページ  https://www.seielect.com/
Logo SEI - Stackpole Electronics, Inc.
部品情報 Thick Film Precision High Resistance Chip Resistor

HGCB3512DBD1M00 データシート (HTML) - Stackpole Electronics, Inc.


HGCB3512DBD1M00 製品詳細

Features:
• Ultra-high stability
• Very low noise
• Tolerances to 0.1%
• TCR down to 25 ppm/ºC
• RoHS compliant
• Halogen free
• REACH compliant




同様の部品番号 - HGCB3512DBD1M00

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
HGC ETC2-HGC Datasheet
82Kb / 1P
double-polysilicon trench isolated bipolar process
logo
Soshin electric Co., Lt...
HGC5020-HYB2600S SOSHIN-HGC5020-HYB2600S Datasheet
20Kb / 1P
2600MHz Band 90deg Chip Hybrid Coupler
HGC5021-HYB0900S SOSHIN-HGC5021-HYB0900S Datasheet
20Kb / 1P
900MHz Band 90deg Chip Hybrid Coupler
HGC5022-HYB2000S SOSHIN-HGC5022-HYB2000S Datasheet
20Kb / 1P
2000MHz Band 90deg Chip Hybrid Coupler
HGC5023-HYB3500S SOSHIN-HGC5023-HYB3500S Datasheet
22Kb / 1P
3500MHz Band 90deg Chip Hybrid Coupler
More results


同様の説明 - HGCB3512DBD1M00

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KOA Speer Electronics, ...
RN73H1JT KOA-RN73H1JT Datasheet
88Kb / 2P
precision high heat resistance metal film chip resistor
logo
Riedon Powertron
HVC0805H-100MJ8 RIEDON-HVC0805H-100MJ8 Datasheet
117Kb / 2P
High Resistance, Thick Film Chip Resistors
HVC0805H-330MK8 RIEDON-HVC0805H-330MK8 Datasheet
117Kb / 2P
High Resistance, Thick Film Chip Resistors
HVC1206H-10MJ8 RIEDON-HVC1206H-10MJ8 Datasheet
117Kb / 2P
High Resistance, Thick Film Chip Resistors
HVC1206H-100MJ8 RIEDON-HVC1206H-100MJ8 Datasheet
117Kb / 2P
High Resistance, Thick Film Chip Resistors
HVC1206H-330MK8 RIEDON-HVC1206H-330MK8 Datasheet
117Kb / 2P
High Resistance, Thick Film Chip Resistors
HVC1206H-33MJ8 RIEDON-HVC1206H-33MJ8 Datasheet
117Kb / 2P
High Resistance, Thick Film Chip Resistors
HVC2512H-330MK8 RIEDON-HVC2512H-330MK8 Datasheet
117Kb / 2P
High Resistance, Thick Film Chip Resistors
logo
TE Connectivity Ltd
CRGP TEC-CRGP Datasheet
542Kb / 10P
SMD Precision Pulse Thick Film Chip Resistor
logo
Stackpole Electronics, ...
RGC SEI-RGC Datasheet
450Kb / 7P
Semi-Precision Thick Film Chip Resistor
04/22/2020
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com