データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STM300 データシート (PDF) - EnOcean GmbH.

STM300 Datasheet PDF - EnOcean GmbH.
部品番号 STM300
ダウンロード  STM300 ダウンロード
ファイルサイズ   247.21 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  ENOCEAN [EnOcean GmbH.]
ホームページ  https://www.enocean.com/
Logo ENOCEAN - EnOcean GmbH.
部品情報 Scavenger Transceiver Module

STM300 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
STM300 Datasheet PDF - EnOcean GmbH.

部品番号 STM300
ダウンロード  STM300 Click to download

ファイルサイズ   247.21 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  ENOCEAN [EnOcean GmbH.]
ホームページ  https://www.enocean.com/
Logo ENOCEAN - EnOcean GmbH.
部品情報 Scavenger Transceiver Module

STM300 データシート (HTML) - EnOcean GmbH.


STM300 製品詳細

Technical Data
Antenna
External whip or 50 Ω antenna mountable
Frequency
STM 300: 868.300MHz (ASK)1)
STM 300U:902.875MHz (FSK) 1)
Data rate
125 kbps
Receiver Sensitivity (at 25°C)
only via API
typ. –96 dBm2) (868.300 MHz)
typ. -98 dBm2) (902.875 MHz)
Conducted Output Power @50Ω
STM 300: 3 dBm
STM 300U: 1 dBm
Power Supply
2.1 V–4.5 V, 2.6 V needed for startup
Current Consumption
Deep Sleep Mode: 0.2 μA
Rx mode (API only): 33 mA / Tx mode: 24 mA
Dimensions of PCB
22x19x3 mm
Input Channels
4x digital input, 2x WAKE input , 3x analog input Resolution: 3x 8 bit or 1x 10 bit, 1x 8 bit, 1x 6 bit
Operating temperature
–25 up to +85°C
Radio Regulations
STM 300 (max. radiated power +1.4 dBm with whip): RED (EU)
STM 300U: FCC (US) / ISED (CA)




同様の部品番号 - STM300

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
EnOcean GmbH.
STM300 ENOCEAN-STM300 Datasheet
234Kb / 2P
EnOcean powered by Thermal Energy
March 2012
More results


同様の説明 - STM300

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STW3100 STMICROELECTRONICS-STW3100 Datasheet
456Kb / 7P
TRANSCEIVER MODULE
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KOI-6005A KODENSHI-KOI-6005A Datasheet
105Kb / 2P
IR Transceiver Module
logo
List of Unclassifed Man...
STM-300C ETC1-STM-300C Datasheet
105Kb / 2P
Scavenger Transceiver Module STM 300 and STM 300C
TRM-900-NT ETC1-TRM-900-NT Datasheet
2Mb / 23P
Transceiver Module
logo
EnOcean GmbH.
STM400J ENOCEAN-STM400J Datasheet
259Kb / 2P
Scavenger Transceiver Module
November 2017
STM429J ENOCEAN-STM429J Datasheet
134Kb / 1P
Scavenger Transmitter Module
July 2019
TCM410J ENOCEAN-TCM410J Datasheet
328Kb / 1P
Transceiver Module
November 2017
logo
Renesas Technology Corp
NL1000 RENESAS-NL1000 Datasheet
195Kb / 10P
TRANSCEIVER MODULE
1999
NL1020 RENESAS-NL1020 Datasheet
185Kb / 10P
TRANSCEIVER MODULE
1999
NL1100 RENESAS-NL1100 Datasheet
204Kb / 10P
TRANSCEIVER MODULE
1999
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com