データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK2711 データシート (PDF) - Rohm

2SK2711 Datasheet PDF - Rohm
部品番号 2SK2711
ダウンロード  2SK2711 ダウンロード
ファイルサイズ   143.78 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
部品情報 Switching (250V, 16A)

2SK2711 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
2SK2711 Datasheet PDF - Rohm

部品番号 2SK2711
ダウンロード  2SK2711 Click to download

ファイルサイズ   143.78 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
部品情報 Switching (250V, 16A)

2SK2711 データシート (HTML) - Rohm


2SK2711 製品詳細

Features
1) Low on-resistance.
2) Fast switching speed.
3) Wide SOA (safe operating area).
4) Gate-source voltage (VGSS) guaranteed
to be ±30V.
5) Easily designed drive circuits.
6) Easy to use in parallel.




同様の部品番号 - 2SK2711

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanken electric
2SK2710 SANKEN-2SK2710 Datasheet
34Kb / 1P
MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK2710 ISC-2SK2710 Datasheet
314Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Rohm
2SK2713 ROHM-2SK2713 Datasheet
153Kb / 5P
Switching (450V, 5A)
2SK2715 ROHM-2SK2715 Datasheet
138Kb / 4P
Switching (500V, 2A)
2SK2715 ROHM-2SK2715 Datasheet
79Kb / 5P
10V Drive Nch MOS FET
More results


同様の説明 - 2SK2711

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mospec Semiconductor
MJ15022 MOSPEC-MJ15022 Datasheet
153Kb / 3P
POWER TRANSISTOR(16A,200-250V,250W)
MJ15023 MOSPEC-MJ15023 Datasheet
141Kb / 3P
POWER TRANSISTOR(16A,200-250V,250W)
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
SDDJF ALPS-SDDJF Datasheet
125Kb / 3P
16A 250V AC Qualified Type
logo
Eldeco Srl
BLT52-H ELDECO-BLT52-H Datasheet
506Kb / 1P
Standard : UL - IEC 300V - 250V 16A - 17.5A
BLT52-V ELDECO-BLT52-V Datasheet
504Kb / 1P
Standard : UL - IEC 300V - 250V 16A - 17.5A
BRI52-A4 ELDECO-BRI52-A4 Datasheet
508Kb / 1P
Standard : UL - IEC 300V - 250V 16A - 24A
MLR51-V ELDECO-MLR51-V Datasheet
510Kb / 1P
Standard : UL - IEC 300V - 250V 16A - 22A
MLT52-H ELDECO-MLT52-H Datasheet
515Kb / 1P
Standard : UL - IEC 300V - 250V 16A - 24A
MRM5-P ELDECO-MRM5-P Datasheet
465Kb / 1P
Standard : UL - IEC 300V - 250V 10A - 16A
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
SDDJF ALPS-SDDJF_15 Datasheet
912Kb / 4P
16A 250V AC Qualified Type
More results




Rohm について


ROHM Semiconductorは、1958年に設立された日本の半導体会社です。

同社は、電力管理、電力装置、アナログおよび混合シグナル統合回路など、幅広い製品の設計と製造を専門としています。

ROHMの製品は、家電、自動車、産業、通信などのさまざまなアプリケーションで使用されています。

同社は、省エネ技術と低電力設計の専門知識に焦点を当てていることで知られています。

ROHMは20か国以上で事業を展開しており、世界最大の半導体企業の1つです。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com